Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

IRF100S201 Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF100S201
Description  Brushed Motor drive applications
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF100S201 Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF100S201 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF100S201 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
 
IRF100B201/IRF100S201
4
www.irf.com
© 2015 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
March 26, 2015
Fig 6. Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig 5. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Output Characteristics
Fig 7. Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage
Fig 8. Typical Gate Charge vs.Gate-to-Source Voltage
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
VGS
TOP
15V
10V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
BOTTOM
4.0V
60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
4.0V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
VGS
TOP
15V
10V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
BOTTOM
4.0V
60µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
4.0V
1
2
3
4
5
6
7
8
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 50V
60µs PULSE WIDTH
-60
-20
20
60
100
140
180
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
ID = 115A
VGS = 10V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
100000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
0
40
80
120
160
200
240
QG, Total Gate Charge (nC)
0
2
4
6
8
10
12
14
VDS= 80V
VDS= 50V
VDS= 20V
ID = 115A


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn