Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BD2245G-M Fiches technique(PDF) 5 Page - Rohm

No de pièce BD2245G-M
Description  AEC-Q100 Qualified
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD2245G-M Fiches technique(HTML) 5 Page - Rohm

  BD2245G-M Datasheet HTML 1Page - Rohm BD2245G-M Datasheet HTML 2Page - Rohm BD2245G-M Datasheet HTML 3Page - Rohm BD2245G-M Datasheet HTML 4Page - Rohm BD2245G-M Datasheet HTML 5Page - Rohm BD2245G-M Datasheet HTML 6Page - Rohm BD2245G-M Datasheet HTML 7Page - Rohm BD2245G-M Datasheet HTML 8Page - Rohm BD2245G-M Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
5/25
TSZ02201-0R5R0H300140-1-2
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
25. Aug.2014 Rev.001
www.rohm.com
TSZ22111
• 15 • 001
BD2244G-M BD2245G-M
Typical Performance Curves
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-50
0
50
100
Ambient Temperature : Ta[°C]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2
3
4
5
6
Supply Voltage : VIN[V]
0
40
80
120
160
-50
0
50
100
Ambient Temperature : Ta[°C]
0
40
80
120
160
2
3
4
5
6
Supply Voltage : VIN[V]
Ta=25°C
RLIM=20kΩ
Figure 7. Operating Current vs Supply Voltage
(EN Enable)
VIN=5.0V
RLIM=20kΩ
Figure 8. Operating Current vs Ambient Temperature
(EN Enable)
Ta=25°C
RLIM=20kΩ
Figure 9. Standby Current vs Supply Voltage
(EN Disable)
VIN=5.0V
RLIM=20kΩ
Figure 10. Standby Current vs Ambient Temperature
(EN Disable)


Numéro de pièce similaire - BD2245G-M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BD2245G-MGTR ROHM-BD2245G-MGTR Datasheet
2Mb / 29P
   1ch Adjustable Current Limit High Side Switch ICs
More results

Description similaire - BD2245G-M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BD16936EFV-M ROHM-BD16936EFV-M Datasheet
1Mb / 23P
   AEC-Q100 Qualified
BD2268G-M ROHM-BD2268G-M Datasheet
486Kb / 26P
   AEC-Q100 Qualified
BU97530KVT-M ROHM-BU97530KVT-M Datasheet
976Kb / 59P
   AEC-Q100 Qualified
BD82006FVJ-M ROHM-BD82006FVJ-M Datasheet
1Mb / 26P
   AEC-Q100 Qualified
BD16922EFV-M ROHM-BD16922EFV-M Datasheet
1Mb / 30P
   AEC-Q100 Qualified
BU97550KV-M ROHM-BU97550KV-M Datasheet
2Mb / 72P
   AEC-Q100 Qualified
BU97600XXX ROHM-BU97600XXX Datasheet
1Mb / 63P
   AEC-Q100 Qualified
BD83732HFP-M ROHM-BD83732HFP-M Datasheet
1Mb / 32P
   AEC-Q100 Qualified
logo
IXYS Corporation
IXD_609SI IXYS-IXD_609SI Datasheet
255Kb / 11P
   AEC Q100 Qualified
IXD_614SI IXYS-IXD_614SI Datasheet
260Kb / 12P
   AEC Q100 Qualified
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com