Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SD103AWRHG Fiches technique(PDF) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd |
|
SD103AWRHG Fiches technique(HTML) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd |
4 / 5 page Small Signal Product PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS Min Max Min Max A 1.40 1.80 0.055 0.071 B 3.55 3.85 0.140 0.152 C 0.45 0.70 0.018 0.028 D 2.55 2.85 0.100 0.112 E 0.95 1.35 0.037 0.053 F 0.05 0.15 0.002 0.006 G H - 0.10 - 0.004 SUGGEST PAD LAYOUT A B C D MARKING Part No. Marking SD103AW S4 SD103BW S5 SD103CW S6 Document Number: DS_S1411004 Version: C14 SD103AW thru SD103CW Taiwan Semiconductor SOD-123 DIM. Unit (mm) Unit (inch) 0.50 REF 0.02 REF DIM. Unit (mm) Unit (inch) Typ. Typ. 1.22 0.048 2.36 0.093 4.19 0.165 0.91 0.036 B A E D C F G H |
Numéro de pièce similaire - SD103AWRHG |
|
Description similaire - SD103AWRHG |