Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SM5200BF Fiches technique(PDF) 6 Page - Leshan Radio Company

No de pièce SM5200BF
Description  Schottky Barrier Rectifiers
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LRC [Leshan Radio Company]
Site Internet  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM5200BF Fiches technique(HTML) 6 Page - Leshan Radio Company

  SM5200BF_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM5200BF_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM5200BF_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM5200BF_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM5200BF_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM5200BF_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM5200BF_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM5200BF_15 Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM5200BF_15 Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Title :
B. Carrier Tape
Item
SOD323HE SOD123FL SMA-FL
SMB-FL
TO277
W
8±0.3
8±0.3
12±0.3
12±0.3
12±0.3
P1
4±0.1
4±0.1
4±0.1
8±0.1
8±0.1
E
1.75±0.1
1.75±0.1
1.75±0.1
1.75±0.1 1.75±0.1
F
3.5±.05
3.5±.05
5.5±.05
5.5±0.05 5.5±.05
D0
1.55±0.05
1.55±0.05
1.55±0.05
1.55±0.05 1.55±0.05
D1
1.1±0.1
1.1±0.1
1.5±0.1
1.55±0.05 1.5±0.1
P0
4±0.1
4±0.1
4±0.1
4±0.1
4±0.1
P2
2±0.05
2±0.05
2±0.05
2±0.05
2±0.05
10P0
40±0.2
40±0.2
40±0.2
40±0.2
40±0.2
A0
1.45±0.1
1.95±0.1
2.83±0.1
3.8±0.1
4.3±0.1
B0
2.75±0.1
3.95±0.1
4.75±0.1
5.75±0.1 6.8±0.1
K0
0.80±0.1
1.30±0.1
1.42±0.1
1.4±0.1
1.35±0.1
T
0.25±0.05
0.25±0.05
0.25±0.05
0.25±0.05 0.25±0.05
DOC NO.:
WI-258
Power Diode SMD Package Packing Spec
Version: 5
Modification: 0
Page: 4
SEC.:A-A'
Ao
P2
P1
A
Do
A'
B
Po
B'
SEC.:B-B'
t
D1
Cathode(tape
hole side)


Numéro de pièce similaire - SM5200BF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM5200BF AITSEMI-SM5200BF Datasheet
566Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV1.0
More results

Description similaire - SM5200BF_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com