Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SM350A Fiches technique(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

No de pièce SM350A
Description  Schottky Barrier Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LRC [Leshan Radio Company]
Site Internet  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM350A Fiches technique(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  SM350A_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM350A_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM350A_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM350A_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4. Update Record
版次
更新作者
1
周杰
2
周杰
SM320A thru SM3100A
1.修正VF测试条件
2.修改结温为150度。
2010-6-8
2010-4-28
更新记录
第一版
更新日期


Numéro de pièce similaire - SM350A_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
First Silicon Co., Ltd
SM350AF FS-SM350AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM350AS SECOS-SM350AS Datasheet
222Kb / 3P
   Voltage 20V ~ 200V 3.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Description similaire - SM350A_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com