Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

KTB985 Fiches technique(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

No de pièce KTB985
Description  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (VOLTAGE REGULATOR RELAY DRIVERS LAMP DRIVER, ELECTRICAL EQUIPMENT)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Site Internet  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTB985 Fiches technique(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTB985 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTB985 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTB985 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1999. 11. 30
2/3
KTB985
Revision No : 1
0
0
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
CE
C
I
- V
10
-0.3
-0.1
-0.03
-0.01
COLLECTOR CURRENT I
(A)
C
h
- I
CE
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE V
(V)
0-2
-4
-6
0
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
I =0
B
FE
C
-1
-3
-10
30
50
100
300
500
1k
V
=-2V
CE
-8 -10 -12
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
-0.5
-1.5
-2.5
-3.5
-4.5
-5mA
-10mA
-20mA
-50mA
-100mA
-200mA
0
0
-0.8
-1.6
-2.4
-3.2
BASE EMITTER VOLTAGE V
(V)
-0.4
I
- V
C
BE
BE
-0.2
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-0.4
-1.2
-2.0
-2.8
V
=-2V
CE
CE
I
- V
C
-14 -16 -18 -20
-2.0
I =0
B
-2mA
-4mA
-6mA
-8mA
-10mA
-12mA
-14mA
Ta=75 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
-0.01
-10
-100
-30
-50
-500
-300
-1K
COLLECTOR CURRENT I
(A)
-0.1
-0.03
-0.3
-1
C
-3
-10
V
- I
CE(sat)
C
I /I =20
C B
Ta=-25 C
Ta=25 C
Ta=75 C
COLLECTOR CURRENT I
(A)
-0.03
-0.01
-0.1
-0.5
-0.3
-0.1
-0.3
-1
-10
-3
C
-10
-3
-1
-5
BE(sat)
V
- IC
C
I /I =20
Ta=-25 C
Ta=75 C
Ta=25 C
B


Html Pages

1  2  3 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn