Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

KTA1726 Fiches technique(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

No de pièce KTA1726
Description  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH POWER AMPLIFIER)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Site Internet  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTA1726 Fiches technique(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTA1726 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTA1726 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTA1726 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1999. 6. 24
2/3
KTA1726
Revision No : 0
0
0
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
CE
C
I
- V
I
- V
BE
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
PULSE WIDTH t
(sec)
0.1
3
1
10
1
30
10
w
r
- t
BASE CURRENT I
(A)
0
0
B
V
- I
CE(sat)
B
-1
-2
-3
-4
-2
-4
-6
-0.5
-1.0
-1.5
-1
-2
-3
CBE
-1
-1.5
0
-2
-4
-6
th
w
100
300
1000
0.3
3
0.5
5
I =-10mA
C
I =-20mA
C
I =-30mA
C
I =-50mA
C
I =-80mA
C
I =-100mA
C
I =-150mA
C
I
=-200mA
C
I =-6A
C
I =-4A
C
I =-2A
C
0
V
=-4V
CE
h
- I
COLLECTOR CURRENT I
(A)
10
-0.01
1k
50
-0.3
-0.1
C
FE
C
-1
-3
-10
30
V
=-4V
CE
100
300
500
-0.03
Tc=125 C
Tc=25 C
Tc=-30 C
Tc=125 C
-3
COLLECTOR CURRENT I
(A)
-0.1
-0.01
10
30
50
100
-0.03
-0.3
-1
C
-10
V
=-4V
1k
500
300
CE
h
- I
FE
C
Tc=25 C
Tc=-30 C
CURVES SHOULD BE APPLIED IN
THERMA LIMITED AREA.
(SIGLE NONREPETITIVE PULSE)
NO HEA
T SINK


Html Pages

1  2  3 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn