Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LM3Z4V3T1G Fiches technique(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

No de pièce LM3Z4V3T1G
Description  LM3Z4V3T1G_15
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LRC [Leshan Radio Company]
Site Internet  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LM3Z4V3T1G Fiches technique(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  LM3Z4V3T1G_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LM3Z4V3T1G_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LM3Z4V3T1G_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LM3Z4V3T1G_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LM3Z4V3T1G_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LM3Z4V3T1G_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
LM3Z2V4T1G SERIES
Typical Characteristics
80
VZ, NOMINAL ZENER VOLTAGE
Figure 1. Effect of Zener Voltage on
Zener Impedance
10
3.0
1000
100
10
1.0
TJ = 25°C
IZ(AC) = 0.1 IZ(DC)
f = 1 kHz
IZ = 1 mA
5 mA
VF, FORWARD VOLTAGE (V)
Figure 2. Typical Forward Voltage
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
1000
100
10
1.0
150
°C
75
°C 25°C
0
°C
70
VZ, NOMINAL ZENER VOLTAGE (V)
Figure 3. Typical Capacitance
1000
100
10
1.0
10
4.0
BIAS AT
50% OF VZ NOM
TA = 25°C
0 V BIAS
1 V BIAS
VZ, NOMINAL ZENER VOLTAGE (V)
Figure 4. Typical Leakage Current
1000
100
10
1.0
0.1
0.01
0.001
0.0001
0.00001
70
60
50
40
30
20
10
0
+150
°C
+25
°C
–55
°C
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
4/6


Numéro de pièce similaire - LM3Z4V3T1G_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Leshan Radio Company
LM3Z4V3T1G LRC-LM3Z4V3T1G Datasheet
106Kb / 6P
   Zener Voltage Regulators
LM3Z4V3T1G LRC-LM3Z4V3T1G Datasheet
119Kb / 6P
   Zener Voltage Regulators 200 mW SOD??23 Surface Mount
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LM3Z4V3T1G LEIDITECH-LM3Z4V3T1G Datasheet
631Kb / 6P
   200 mW SOD??23 Surface Mount
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com