Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

KRA730U Fiches technique(PDF) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

No de pièce KRA730U
Description  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Site Internet  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRA730U Fiches technique(HTML) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRA730U Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRA730U Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRA730U Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KRA730U Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
2002. 7. 9
4/4
KRA730U~KRA734U
Revision No : 2
COLLECTOR CURRENT I (mA)
-0.3
10
-0.1
50
30
100
-10
V =-5V
Ta=-25 C
-1
CE
-3
-100
-30
C
1k
500
300
2k
Ta=25 C
Ta=100 C
h
- IC
FE
COLLECTOR CURRENT I (mA)
C
h
- IC
FE
KRA733U
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
Ta=100 C
-0.3
Ta=-25 C
-0.1
-0.05
-0.03
-0.01
-0.1
-1
Ta=25 C
-3
-10
-100
-30
C
I /I =20
KRA733U
-0.5
-0.3
-1
-2
B
C
V
- I
CE(sat)
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
V
- I
CE(sat)
C
-0.3
10
-0.1
50
30
100
-10
V =-5V
Ta=-25 C
-1
CE
-3
-100
-30
1k
500
300
2k
Ta=25 C
Ta=100 C
KRA734U
Ta=100 C
-0.3
Ta=-25 C
-0.1
-0.05
-0.03
-0.01
-0.1
-1
Ta=25 C
-3
-10
-100
-30
I /I =20
KRA734U
-0.5
-0.3
-1
-2
B
C


Html Pages

1  2  3  4 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn