Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

KN4400 Fiches technique(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

No de pièce KN4400
Description  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE, SWITCHING)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Site Internet  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KN4400 Fiches technique(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KN4400 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KN4400 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KN4400 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1996. 1. 28
3/3
KN4400/4401
Revision No : 0
20
1
30
10
3
1
COLLECTOR-BASE VOLTAGE V
(V)
CB
C
, C
- V
h
- I
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
1
3
10
30
1k
10
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
3
1
30
10
C
V
, V
- I
FE
C
300
1k
30
50
100
300
500
100
V
=2V
CE
CE
V
=1V
BE(sat)
CE(sat)
C
100
300
1k
0.01
0.03
0.05
0.1
0.3
0.5
1
3
5
10
VBE(sat)
CE(sat)
V
cb
ob
CB
100
300
3
5
10
C
f=1MHz
ob
C
f=100kHz
cb
I /I =10
C B
0
0
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
Pc - Ta
25
50
75
100
125
150
175
100
200
300
400
500
600
700


Html Pages

1  2  3 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn