Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

KIA78S13P Fiches technique(PDF) 16 Page - KEC(Korea Electronics)

No de pièce KIA78S13P
Description  BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT (THREE TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Site Internet  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIA78S13P Fiches technique(HTML) 16 Page - KEC(Korea Electronics)

Back Button KIA78S13P Datasheet HTML 8Page - KEC(Korea Electronics) KIA78S13P Datasheet HTML 9Page - KEC(Korea Electronics) KIA78S13P Datasheet HTML 10Page - KEC(Korea Electronics) KIA78S13P Datasheet HTML 11Page - KEC(Korea Electronics) KIA78S13P Datasheet HTML 12Page - KEC(Korea Electronics) KIA78S13P Datasheet HTML 13Page - KEC(Korea Electronics) KIA78S13P Datasheet HTML 14Page - KEC(Korea Electronics) KIA78S13P Datasheet HTML 15Page - KEC(Korea Electronics) KIA78S13P Datasheet HTML 16Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 16 page
background image
2011. 4. 5
16/16
KIA78S05P~KIA78S24P
Revision No : 3
D
P
MAX - Ta
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
080
100
20
40
60
0.8
0
0.6
0.2
0.4
JUNCTION TEMPERATURE T ( C)
6.0
4.0
2.0
10.0
8.0
0
INPUT VOLTAGE V
(V)
V
- V
OUT
8.0
0
6.0
2.0
4.0
IN
IN
KIA78S05P
V
=5.0V
T =25 C
OUT
j
OUT
I
=40mA
I
=100mA
OUT
B
I
- VIN
2.0
1.0
3.0
0
4.0
IN
INPUT VOLTAGE V
(V)
040
10
20
30
5.0
KIA78S05P
V
=5.0V
I
=40mA
T =25 C
OUT
OUT
j
V
- V
- T
OUT
j
IN
j
1.0
0.5
1.5
0
2.0
0125
25
50
100
75
2.5
I
=70mA
OUT
I
=40mA
OUT
I
=1.0mA
OUT
OUT
V
- I
4.0
2.0
6.0
0
8.0
OUT
OUTPUT CURRENT I
(mA)
0200
250
50
100
150
OUT


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn