Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KDR721S Fiches technique(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

No de pièce KDR721S
Description  SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE(CATHODE COMMAND)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Site Internet  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDR721S Fiches technique(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDR721S Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDR721S Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2003. 2. 25
2/2
KDR721S
Revision No : 1
REVERSE VOLTAGE V
(V)
R
I
- V
RR
0.2
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
-40
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
0
10
1
510
10
20
15
25
10
30
Ta=25 C
-1
2
I
- V
F
FORWARD VOLTAGE V
(V)
0
10
FF
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
-2
-1
10
2
10
3
10
10
1
1
2
10
10
-40
080
40
120
3
10
160
200
I
- Ta
R
4
10
5
10
V - Ta
F
0
40
80
120
160
200
0.3
Ta=25 C
V =30V
R
0.4
0.5
0.6
I =200mA
F
C
- V
R
REVERSE VOLTAGE V
(V)
TR
0
0
10
20
30
40
50
60
5
10
15
20
25
30


Numéro de pièce similaire - KDR721S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR721S KEC-KDR721S Datasheet
16Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
KDR721S KEC-KDR721S_05 Datasheet
16Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
KDR721S KEC-KDR721S_15 Datasheet
474Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
More results

Description similaire - KDR721S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR732E KEC-KDR732E Datasheet
389Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE (TWIN TYPE, CATHODE COMMON)
KDR732V KEC-KDR732V Datasheet
390Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE (TWIN TYPE, CATHODE COMMON)
logo
Sanyo Semicon Device
RU-SPX4 SANYO-RU-SPX4 Datasheet
35Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type 쨌 Cathode Common)
SBT250-04JS SANYO-SBT250-04JS Datasheet
249Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type - Cathode Common) 40V, 25A Rectifier
SBT150-06JS SANYO-SBT150-06JS Datasheet
251Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type - Cathode Common) 60V, 15A Rectifier
SBR250-10JS SANYO-SBR250-10JS Datasheet
251Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type - Cathode Common) 100V, 25A Rectifier
SBE602 SANYO-SBE602 Datasheet
40Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type Cathode Common) 30V, 70mA Rectifier
logo
Nihon Inter Electronics...
TCQ30B04 NIEC-TCQ30B04 Datasheet
76Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode - 30A 40V Cathode Common
logo
Sanyo Semicon Device
SBR100-16JS SANYO-SBR100-16JS Datasheet
39Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type 쨌 Cathode Common) 160V, 10A Rectifier
SBT80-06LS SANYO-SBT80-06LS Datasheet
42Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type 쨌 Cathode Common) 60V, 8A Rectifier
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com