Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SD203R Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier |
|
SD203R Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier |
5 / 9 page SD203N/R Series 5 www.irf.com Bulletin I2064 rev. A 09/94 Outline Table DO-205AB (DO-9) Flag All dimensions in millimeters (inches) GLASS-METAL SEAL DIA. 28.5 (1.12) MAX. 21 (0.83) 14 (0.55) DIA. 6.5 (0.26) 3/4"-16UNF-2A* *FOR METRIC DEVICE: M16 X 1.5 CERAMIC HOUSING 21 (0.83) DIA. 6.5 (0.25) DIA. 27.5 (1.08) MAX. 3/4"-16UNF-2A* *FOR METRIC DEVICE. M16 X 1.5 14 (0.55) |
Numéro de pièce similaire - SD203R |
|
Description similaire - SD203R |