Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

IRU1117-18 Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRU1117-18
Description  800mA LOW DROPOUT POSITIVE FIXED 1.8V REGULATOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRU1117-18 Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRU1117-18 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRU1117-18 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRU1117-18 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRU1117-18 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4
Rev. 1.1
06/29/01
IRU1117-18
IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903
Visit us at www.irf.com for sales contact information.
Data and specifications subject to change without notice. 02/01
Notes


Html Pages

1  2  3  4 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn