Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRL3103S Fiches technique(PDF) 8 Page - International Rectifier

No de pièce IRL3103S
Description  Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=12mohm, Id=64A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL3103S Fiches technique(HTML) 8 Page - International Rectifier

Back Button IRL3103S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL3103S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL3103S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL3103S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL3103S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL3103S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL3103S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRL3103S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRL3103S Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
IRL3103S/IRL3103L
8
www.irf.com
D2Pak Package Outline
D2Pak Part Marking Information
10 .16 (.400)
R E F .
6.47 (.2 55 )
6.18 (.2 43 )
2.61 (.1 03 )
2.32 (.0 91 )
8.89 (.350)
R E F .
- B -
1.3 2 (.05 2)
1.2 2 (.04 8)
2.7 9 (.110 )
2.2 9 (.090 )
1.39 (.055)
1.14 (.045)
5.28 (.2 08 )
4.78 (.1 88 )
4.69 (.18 5)
4.20 (.16 5)
10.54 (.415 )
10.29 (.405 )
- A -
2
1
3
15.49 (.610)
14.73 (.580)
3X
0.93 (.037)
0.69 (.027)
5 .08 (.20 0)
3X
1.40 (.0 55)
1.14 (.0 45)
1.7 8 (.07 0)
1.2 7 (.05 0)
1.4 0 (.055 )
M AX.
NO TE S:
1 DIM ENS IO NS A F T ER SO LD E R DIP .
2 DIM ENS IO NING & T O LE RANCING P ER AN S I Y1 4.5M , 19 82 .
3 CO NT RO L LIN G DIM ENS IO N : INCH.
4 HE AT SINK & L EA D DIM E NSIO NS DO NO T INCLUDE B URRS .
0.55 (.0 22)
0.46 (.0 18)
0.25 (.0 10 )
M
B A M
M INIM U M RECO M M E NDE D F O O TP R IN T
11.43 (.450)
8 .89 (.35 0)
17 .78 (.70 0)
3.81 (.1 5 0)
2.0 8 (.08 2)
2 X
LE AD AS SIG N M E N TS
1 - G AT E
2 - D RA IN
3 - SO URCE
2.5 4 (.100 )
2 X
PAR T N U M B ER
IN TE RN ATIO NA L
RE CT IF IE R
L O G O
D A T E CO DE
(Y YW W )
YY = YEAR
WW = WE E K
A S SEM BL Y
L O T
C O D E
F530 S
9 B
1 M
9246
A


Numéro de pièce similaire - IRL3103S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRL3103S IRF-IRL3103S Datasheet
100Kb / 17P
   5-BIT PROGRAMMABLE SYNCHRONOUS BUCK, NON-SYNCHRONOUS,ADJUSTABLE LDO AND 200mA ON-BOARD LDO
logo
Inchange Semiconductor ...
IRL3103S ISC-IRL3103S Datasheet
263Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRL3103SPBF IRF-IRL3103SPBF Datasheet
648Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRL3103SPBF IRF-IRL3103SPBF Datasheet
656Kb / 11P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
IRL3103SPBF IRF-IRL3103SPBF_15 Datasheet
656Kb / 11P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
More results

Description similaire - IRL3103S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRL3103 IRF-IRL3103 Datasheet
214Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdds=30V, Rds(on)=12mohm, Id=64A)
IRF7467 IRF-IRF7467 Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=11A)
IRF3708 IRF-IRF3708 Datasheet
138Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=62A)
IRFZ48V IRF-IRFZ48V Datasheet
111Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=72A)
IRFZ44VZ IRF-IRFZ44VZ Datasheet
298Kb / 12P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=57A)
IRFI3205 IRF-IRFI3205 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=64A)
IRF1010E IRF-IRF1010E Datasheet
195Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V,Rds(on)=12mohm,Id=84A?
IRL3103D1 IRF-IRL3103D1 Datasheet
94Kb / 6P
   FETKY??MOSFET & SCHOTTKY RECTIFIER(Vdss=30V, Rds(on)=0.014ohm, Id=64A)
IRFIZ48V IRF-IRFIZ48V Datasheet
93Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=39A)
IRFZ48VS IRF-IRFZ48VS Datasheet
282Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=72A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com