Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFB61N15D Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRFB61N15D
Description  Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.032ohm, Id=50A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB61N15D Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRFB61N15D Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB61N15D Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB61N15D Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB61N15D Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB61N15D Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB61N15D Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB61N15D Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB61N15D Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRFB61N15D
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 175 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
62A
0.01
0.1
1
10
100
1000
4
6
8
10
12
V
= 25V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 175 C
J
°


Numéro de pièce similaire - IRFB61N15D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFB61N15D ISC-IRFB61N15D Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFB61N15DPBF IRF-IRFB61N15DPBF Datasheet
166Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFB61N15DPBF IRF-IRFB61N15DPBF Datasheet
175Kb / 9P
   High frequency DC-DC converters
IRFB61N15DPBF IRF-IRFB61N15DPBF_15 Datasheet
175Kb / 9P
   High frequency DC-DC converters
More results

Description similaire - IRFB61N15D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFB52N15D IRF-IRFB52N15D Datasheet
134Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.032ohm, Id=50A)
IRF3515S IRF-IRF3515S Datasheet
126Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.045ohm, Id=41A)
IRFB23N15D IRF-IRFB23N15D Datasheet
139Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.090ohm, Id=23A)
IRFB33N15D IRF-IRFB33N15D Datasheet
139Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.056ohm, Id=33A)
IRFB41N15D IRF-IRFB41N15D Datasheet
193Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.045ohm, Id=41A)
IRF7451 IRF-IRF7451 Datasheet
209Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.09ohm, Id=3.6A)
IRFR13N15D IRF-IRFR13N15D Datasheet
128Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.18ohm, Id=14A)
IRF3315S IRF-IRF3315S Datasheet
197Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.082ohm, Id=21A)
IRF3415 IRF-IRF3415 Datasheet
94Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.042ohm, Id=43A)
IRFPS3815 IRF-IRFPS3815 Datasheet
101Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.015ohm, Id=105A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com