Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFB4710 Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRFB4710
Description  Power MOSFET(Vdss=100v, Rds(on)max=0.014ohm, Id=75A)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB4710 Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRFB4710 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFB4710 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
IRFB/IRFS/IRFL4710
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
40
80
120
160
200
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
45A
V
= 20V
DS
V
= 50V
DS
V
= 80V
DS
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0
2000
4000
6000
8000
10000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds+ Cgd
1
10
100
1000
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec
0.1
1
10
100
1000
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 25 C
J
°
T = 175 C
J
°


Numéro de pièce similaire - IRFB4710

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFB4710 ISC-IRFB4710 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFB4710PBF IRF-IRFB4710PBF Datasheet
667Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFB4710PBF IRF-IRFB4710PBF Datasheet
668Kb / 12P
   High frequency DC-DC converters
IRFB4710PBF IRF-IRFB4710PBF_15 Datasheet
668Kb / 12P
   High frequency DC-DC converters
More results

Description similaire - IRFB4710

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFP4710 IRF-IRFP4710 Datasheet
103Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)max=0.014ohm, Id=72A)
IRFR3704 IRF-IRFR3704 Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.5mohm, Id=75A??
IRFR3706 IRF-IRFR3706 Datasheet
133Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=75A??
IRF7452 IRF-IRF7452 Datasheet
104Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)max=0.060ohm, Id=4.5A)
IRFB59N10D IRF-IRFB59N10D Datasheet
138Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)max=0.025ohm, Id=59A)
IRFP054 IRF-IRFP054 Datasheet
170Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.014ohm, Id=70*A)
IRF9510S IRF-IRF9510S Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-4.0A)
IRF520VS IRF-IRF520VS Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.165ohm, Id=9.6A)
IRC540 IRF-IRC540 Datasheet
222Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.077ohm, Id=28A)
IRFRU5410 IRF-IRFRU5410 Datasheet
215Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.205ohm, Id=-13A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com