Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFB41N15D Fiches technique(PDF) 7 Page - International Rectifier

No de pièce IRFB41N15D
Description  Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.045ohm, Id=41A)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB41N15D Fiches technique(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRFB41N15D Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
IRFB/IRFS/IRFSL41N15D
www.irf.com
7
P.W.
Period
di/dt
Diode Recovery
dv/dt
Ripple
≤ 5%
Body Diode
Forward Drop
Re-Applied
Voltage
Reverse
Recovery
Current
Body Diode Forward
Current
VGS=10V
VDD
ISD
Driver Gate Drive
D.U.T. ISD Waveform
D.U.T. VDS Waveform
Inductor Curent
D =
P.W.
Period
+
-
+
+
+
-
-
-
Fig 14. For N-Channel HEXFET® Power MOSFETs
* VGS = 5V for Logic Level Devices
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit
ƒ
„
‚
RG
VDD
• dv/dt controlled by R
G
• Driver same type as D.U.T.
• I
SD controlled by Duty Factor "D"
• D.U.T. - Device Under Test
D.U.T
Circuit Layout Considerations
• Low Stray Inductance
• Ground Plane
• Low Leakage Inductance
Current Transformer

*


Numéro de pièce similaire - IRFB41N15D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFB41N15D IRF-IRFB41N15D Datasheet
268Kb / 12P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFB41N15D ISC-IRFB41N15D Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFB41N15DPBF IRF-IRFB41N15DPBF Datasheet
342Kb / 13P
   HEXFET Power MOSFET
IRFB41N15DPBF IRF-IRFB41N15DPBF Datasheet
343Kb / 13P
   High frequency DC-DC converters
logo
Infineon Technologies A...
IRFB41N15DPBF INFINEON-IRFB41N15DPBF Datasheet
714Kb / 13P
   High frequency DC-DC converters
2017-04-27
More results

Description similaire - IRFB41N15D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF3515S IRF-IRF3515S Datasheet
126Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.045ohm, Id=41A)
IRFB23N15D IRF-IRFB23N15D Datasheet
139Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.090ohm, Id=23A)
IRFB33N15D IRF-IRFB33N15D Datasheet
139Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.056ohm, Id=33A)
IRFB52N15D IRF-IRFB52N15D Datasheet
134Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.032ohm, Id=50A)
IRF7451 IRF-IRF7451 Datasheet
209Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.09ohm, Id=3.6A)
IRFR13N15D IRF-IRFR13N15D Datasheet
128Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.18ohm, Id=14A)
IRFB61N15D IRF-IRFB61N15D Datasheet
211Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.032ohm, Id=50A)
IRFRU4105 IRF-IRFRU4105 Datasheet
144Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.045ohm, Id=27A??
IRFL4105 IRF-IRFL4105 Datasheet
168Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.045ohm, Id=3.7A)
IRF1310S IRF-IRF1310S Datasheet
361Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.04ohm, Id=41A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com