Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF9Z34NS Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF9Z34NS
Description  Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.10ohm, Id=-19A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9Z34NS Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF9Z34NS Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF9Z34NS/L
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
VDS
-10V
Pulse Width
≤ 1µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
VDD
RG
D.U.T.
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off)
tf
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T
= P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
175
0
5
10
15
20
T , Case Temperature
( C)
°
C


Numéro de pièce similaire - IRF9Z34NS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF9Z34NS IRF-IRF9Z34NS Datasheet
172Kb / 11P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF9Z34NS KERSEMI-IRF9Z34NS Datasheet
1Mb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF9Z34NS ISC-IRF9Z34NS Datasheet
298Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRF9Z34NS VBSEMI-IRF9Z34NS Datasheet
931Kb / 7P
   P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
International Rectifier
IRF9Z34NSL IRF-IRF9Z34NSL Datasheet
172Kb / 11P
   Advanced Process Technology
More results

Description similaire - IRF9Z34NS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF9Z34N IRF-IRF9Z34N Datasheet
108Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.10ohm, Id=-19A)
IRFR2605 IRF-IRFR2605 Datasheet
345Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.075ohm, Id=19A)
IRFD024 IRF-IRFD024 Datasheet
172Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.10ohm, Id=2.5A)
IRLD024 IRF-IRLD024 Datasheet
170Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.10ohm, Id=2.5A)
IRFB23N20D IRF-IRFB23N20D Datasheet
196Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)max=0.10ohm, Id=24A)
IRFZ24N IRF-IRFZ24N Datasheet
123Kb / 8P
   Power MOSFET (Vdss=55V, Rds(on)=0.07ohm, Id=17A)
IRFBA1405P IRF-IRFBA1405P Datasheet
238Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.0mohm, Id=174A??
IRF3205S IRF-IRF3205S Datasheet
160Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=8.0mohm, Id=110A??
IRFP054N IRF-IRFP054N Datasheet
109Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.012ohm, Id=81A??
IRFRU5505 IRF-IRFRU5505 Datasheet
108Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.11ohm, Id=-18A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com