Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7726 Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7726
Description  Power MOSFET(Vdss=-30V)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7726 Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF7726 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7726 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7726 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7726 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7726 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7726 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7726 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7726 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7726 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
IRF7726
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
10
20
30
40
50
60
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Q , Total Gate Charge (nC)
G

I =
D
-7.0A

V
=-15V
DS
V
=-24V
DS
0.1
1
10
100
0.0
1.5
3.0
4.5
6.0
-V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD

V
= 0 V
GS

T = 150 C
J
°

T = 25 C
J
°
1
10
100
0.1
1
10
100

OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)

Single Pulse
T
T
= 150 C
= 25 C
°
°
J
C
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS

100us

1ms

10ms
1
10
100
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS

V
C
C
C
=
=
=
=
0V,
C
C
C
f = 1MHz
+ C
+ C
C
SHORTED
GS
iss
gs
gd ,
ds
rss
gd
oss
ds
gd

Ciss

Coss

Crss


Numéro de pièce similaire - IRF7726

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7726PBF IRF-IRF7726PBF Datasheet
128Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7726PBF IRF-IRF7726PBF Datasheet
133Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7726PBF IRF-IRF7726PBF_15 Datasheet
133Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7726TR IRF-IRF7726TR Datasheet
97Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
More results

Description similaire - IRF7726

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7705 IRF-IRF7705 Datasheet
146Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7752 IRF-IRF7752 Datasheet
117Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=30V)
IRF5805 IRF-IRF5805 Datasheet
126Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7751 IRF-IRF7751 Datasheet
162Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRLML5203 IRF-IRLML5203 Datasheet
137Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7509 IRF-IRF7509 Datasheet
217Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF9952 IRF-IRF9952 Datasheet
134Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7706 IRF-IRF7706 Datasheet
152Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V)
IRF7413 IRF-IRF7413 Datasheet
123Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Id=12A)
IRF7466 IRF-IRF7466 Datasheet
233Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Id=11A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com