Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7507 Fiches technique(PDF) 7 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7507
Description  Power MOSFET(Vdss=-20V)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7507 Fiches technique(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRF7507 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7507 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7507 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7507 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7507 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7507 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7507 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7507 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
IRF7507
www.irf.com
7
Package Outline
Micro8 Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
Micro8
Part Marking Information
PAR T N U M BER
451
7501
TO P
EXA M P L E : TH IS IS AN IR F75 01
A
DA T E CO DE (YW W )
Y = LA S T D IG IT O F YE A R
WW = W E E K
IN C H ES
M ILLIM E T E R S
M IN
M A X
M IN
M A X
A
0.10 (.00 4)
0.25 (.0 1 0)
M
A
M
H
1
2 3
4
8 7 6 5
D
- B -
3
3
E
- A -
e
6X
e 1
- C -
B
8X
0.0 8 (.00 3)
M
C
A S
B
S
A 1
L
8X
C
8X
θ
NO T E S :
1 DIM E NSIO N ING A N D T O L E R A N C IN G PE R A N S I Y1 4 .5 M -1 9 8 2 .
2 C O N T R O L L IN G D IM E N S IO N : IN C H .
3 D IME N S IO NS DO NO T INCL U D E M O L D F L A S H .
A
.0 36
.0 44
0 .9 1
1 .11
A 1
.0 04
.0 08
0 .1 0
0 .20
B
.0 10
.0 14
0 .2 5
0 .36
C
.005
.0 07
0 .13
0.18
D
.116
.1 20
2 .95
3.05
e
.0 256 B A SIC
0 .65 BA S IC
e 1
.0 128 B A SIC
0 .33 BA S IC
E
.1 16
.1 20
2.9 5
3 .0 5
H
.188
.1 98
4 .78
5.03
L
.0 16
.026
0 .4 1
0 .66
θ
0 °
6 °
DIM
L E AD ASSIG N M EN T S
SIN G L E
DU AL
D D D D
D 1 D1 D 2 D 2
S S S G
S1 G 1 S2 G 2
1 2 3 4
1 2 3 4
8 7 6 5
8 7 6 5
RE CO M M E N D E D F O O T P R IN T
1.04
( .0 41 )
8X
0.38
( .0 15 )
8X
3.20
( .12 6 )
4.24
( .167 )
5.28
( .208 )
0.65
( .02 56 )
6X


Numéro de pièce similaire - IRF7507

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7507PBF IRF-IRF7507PBF Datasheet
214Kb / 8P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRF7507PBF IRF-IRF7507PBF Datasheet
219Kb / 8P
   Generation V Technology
IRF7507PBF IRF-IRF7507PBF Datasheet
219Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7507PBF IRF-IRF7507PBF_15 Datasheet
219Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7507TRPBF IRF-IRF7507TRPBF Datasheet
219Kb / 8P
   Generation V Technology
More results

Description similaire - IRF7507

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7755 IRF-IRF7755 Datasheet
249Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7757 IRF-IRF7757 Datasheet
132Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
IRF5810 IRF-IRF5810 Datasheet
208Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7707 IRF-IRF7707 Datasheet
154Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF5852 IRF-IRF5852 Datasheet
239Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
IRF7106 IRF-IRF7106 Datasheet
158Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF5806 IRF-IRF5806 Datasheet
218Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7700 IRF-IRF7700 Datasheet
155Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF1902 IRF-IRF1902 Datasheet
107Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
IRF6601 IRF-IRF6601 Datasheet
130Kb / 8P
   DirectFET??Power MOSFET(Vdss=20V)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com