Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7456 Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF7456
Description  Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=0.0065ohm, Id=16A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7456 Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF7456 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7456 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7456 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7456 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7456 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7456 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7456 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7456 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRF7456
www.irf.com
5
Fig 10. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
0.01
0.1
1
10
100
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJA
A
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
Fig 6. On-Resistance Vs. Drain Current
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
25
50
75
100
125
150
0
5
10
15
20
T , Case Temperature
( C)
°
C
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature


Numéro de pièce similaire - IRF7456

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7456 UMW-IRF7456 Datasheet
548Kb / 8P
   30V N-Channel MOSFET
logo
International Rectifier
IRF7456PBF IRF-IRF7456PBF Datasheet
174Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRF7456PBF IRF-IRF7456PBF Datasheet
211Kb / 8P
   High Frequency DC-DC Converters with Synchronous Rectification
IRF7456PBF-1 IRF-IRF7456PBF-1 Datasheet
197Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7456PBF-1 IRF-IRF7456PBF-1_15 Datasheet
197Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results

Description similaire - IRF7456

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFB17N20D IRF-IRFB17N20D Datasheet
194Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)max=0.17ohm, Id=16A)
IRFR3704 IRF-IRFR3704 Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.5mohm, Id=75A??
IRF7457 IRF-IRF7457 Datasheet
120Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=7.0mohm, Id=15A)
IRF7459 IRF-IRF7459 Datasheet
112Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=12A)
IRF3706 IRF-IRF3706 Datasheet
145Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=8.5mohm, Id=77A)
IRFR3711 IRF-IRFR3711 Datasheet
239Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=6.5mohm, Id=110A??
IRFR3706 IRF-IRFR3706 Datasheet
133Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=75A??
IRF3704 IRF-IRF3704 Datasheet
125Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=77A??
IRF3711 IRF-IRF3711 Datasheet
245Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=6.0mohm, Id=110A??
IRL3714 IRF-IRL3714 Datasheet
127Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=20mohm, Id=36A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com