Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF634 Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF634
Description  Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.45ohm, Id=8.1A)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF634 Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF634 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF634 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF634 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF634 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF634 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF634 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image


Numéro de pièce similaire - IRF634

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
IRF634 STMICROELECTRONICS-IRF634 Datasheet
333Kb / 9P
   N-CHANNEL 250V - 0.38ohm - 8A TO-220/TO-220FP MESH OVERLAY??MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
IRF634 FAIRCHILD-IRF634 Datasheet
224Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF634 VISHAY-IRF634 Datasheet
1Mb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 07-Jul-08
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF634 ISC-IRF634 Datasheet
128Kb / 1P
   N-channel mosfet transistor
logo
STMicroelectronics
IRF634 STMICROELECTRONICS-IRF634 Datasheet
326Kb / 14P
   N-channel 250V - 0.38廓 - 8A TO-220 /TO-220FP Mesh Overlay??Power MOSFET
More results

Description similaire - IRF634

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF634S IRF-IRF634S Datasheet
174Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.45ohm, Id=8.1A)
IRC634 IRF-IRC634 Datasheet
228Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.45ohm, Id=8.1A)
IRFB9N30A IRF-IRFB9N30A Datasheet
137Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=300V, Rds(on)=0.45ohm, Id=9.3A)
IRFI614G IRF-IRFI614G Datasheet
173Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=2.0ohm, Id=2.1A)
IRFR224 IRF-IRFR224 Datasheet
175Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=1.1ohm, Id=3.8A)
IRF644 IRF-IRF644 Datasheet
173Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.28ohm, Id=14A)
IRFI9634G IRF-IRFI9634G Datasheet
120Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-250V, Rds(on)=1.0ohm, Id=-4.1A)
IRFP264N IRF-IRFP264N Datasheet
222Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=60mohm, Id=44A)
IRFD214 IRF-IRFD214 Datasheet
497Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=2.0ohm, Id=0.45A)
IRFI624G IRF-IRFI624G Datasheet
170Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=1.1ohm, Id=3.4A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com