Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF5Y3710CM Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IRF5Y3710CM
Description  POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.035ohm, Id=18A*)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5Y3710CM Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF5Y3710CM Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5Y3710CM Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5Y3710CM Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5Y3710CM Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5Y3710CM Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5Y3710CM Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5Y3710CM Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
www.irf.com
3
IRF5Y3710CM
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
15
1
10
100
0.1
1
10
100

20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°

TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
1
10
100
0.1
1
10
100

20µs PULSE WIDTH
T = 150 C
J
°

TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
1
10
100
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

V
= 50V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS

T = 25 C
J
°

T = 150 C
J
°
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T , Junction Temperature( C)
J
°


V
=
I =
GS
D
10V
18A


Numéro de pièce similaire - IRF5Y3710CM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF5Y3710CM IRF-IRF5Y3710CM Datasheet
107Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5Y3710CM IRF-IRF5Y3710CM_15 Datasheet
107Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
More results

Description similaire - IRF5Y3710CM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF5Y540CM IRF-IRF5Y540CM Datasheet
99Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.058ohm, Id=18A*)
IRF5Y1310CM IRF-IRF5Y1310CM Datasheet
107Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.044ohm, Id=18A*)
IRF5Y9540CM IRF-IRF5Y9540CM Datasheet
105Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-18A)
IRF5NJ9540 IRF-IRF5NJ9540 Datasheet
117Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-18A)
IRF5YZ48CM IRF-IRF5YZ48CM Datasheet
105Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.029ohm, Id=18A*)
IRF5Y3205CM IRF-IRF5Y3205CM Datasheet
103Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.022ohm, Id=18A*)
IRF5Y31N20 IRF-IRF5Y31N20 Datasheet
99Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=200V, Rds(on)=0.092ohm, Id=18A*)
IRF5Y3315CM IRF-IRF5Y3315CM Datasheet
106Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=150V, Rds(on)=0.085ohm, Id=18A*)
IRF9140 IRF-IRF9140 Datasheet
148Kb / 7P
   TRANSISTORS P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.2ohm, Id=-18A)
IRF7603 IRF-IRF7603 Datasheet
113Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.035ohm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com