Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC-7894 Fiches technique(PDF) 3 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

No de pièce MC-7894
Description  GaAs MULTI-CHIP MODULE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Site Internet  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

MC-7894 Fiches technique(HTML) 3 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  MC-7894_15 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. MC-7894_15 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. MC-7894_15 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. MC-7894_15 Datasheet HTML 4Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. MC-7894_15 Datasheet HTML 5Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. MC-7894_15 Datasheet HTML 6Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Data Sheet PG10561EJ01V0DS
3
MC-7894
PACKAGE DIMENSIONS
7-PIN SPECIAL WITH HEATSINK (UNIT: mm)
27.5 MAX.
38.1±0.25
45.08 MAX.
0.51±0.05
6-32UNC2B
123
789
5
19.05±0.38
2.54±0.38
0.51±0.05
4.25
+0.25
–0.35
±0.05
0.38.. A
2.5
6.3
2.54±0.25
25.4±0.25
A
φ
PIN CONNECTION
1
2378
IN
9
OUT
GND
VDD
5


Numéro de pièce similaire - MC-7894_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
MC-7894-AZ NEC-MC-7894-AZ Datasheet
53Kb / 6P
   1 GHz CATV 25 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
California Eastern Labs
MC-7894-AZ CEL-MC-7894-AZ Datasheet
267Kb / 5P
   1 GHz CATV 24 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7894-AZ CEL-MC-7894-AZ Datasheet
276Kb / 7P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
logo
Renesas Technology Corp
MC-7894-AZ RENESAS-MC-7894-AZ Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2005
logo
California Eastern Labs
MC-7894 CEL-MC-7894_06 Datasheet
276Kb / 7P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
More results

Description similaire - MC-7894_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
MC-7833 RENESAS-MC-7833 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7836 RENESAS-MC-7836 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2008
MC-7883 RENESAS-MC-7883 Datasheet
280Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2002
logo
NEC
MC-7881 NEC-MC-7881 Datasheet
39Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
MC-7883 NEC-MC-7883 Datasheet
39Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
logo
Renesas Technology Corp
MC-7832-HA RENESAS-MC-7832-HA Datasheet
264Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2007
MC-7845 RENESAS-MC-7845 Datasheet
195Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7846 RENESAS-MC-7846 Datasheet
195Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7891 RENESAS-MC-7891 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2007
MC-7893 RENESAS-MC-7893 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2005
logo
NEC
MC-7891 NEC-MC-7891 Datasheet
64Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com