Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF540N Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce IRF540N
Description  Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=44mohm, Id=33A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF540N Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF540N Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF540N Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF540N Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF540N Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF540N Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF540N Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF540N Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF540N Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRF540N
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
VGS
+
-VDD
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
Fig 10b. Switching Time Waveforms
25
50
75
100
125
150
175
0
5
10
15
20
25
30
35
T , Case Temperature
( C)
°
C
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1

Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C

P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50

SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


Numéro de pièce similaire - IRF540N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Intersil Corporation
IRF540N INTERSIL-IRF540N Datasheet
126Kb / 10P
   33A, 100V, 0.040 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF540N KERSEMI-IRF540N Datasheet
734Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF540N ISC-IRF540N Datasheet
237Kb / 2P
   N-Channel Mosfet Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
IRF540N ETC2-IRF540N Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
logo
Fairchild Semiconductor
IRF540N FAIRCHILD-IRF540N Datasheet
138Kb / 10P
   33A, 100V, 0.040 Ohm, N-Channel, Power MOSFET
More results

Description similaire - IRF540N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF540NS IRF-IRF540NS Datasheet
125Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=44mohm, Id=33A)
IRFP140N IRF-IRFP140N Datasheet
158Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0,052ohm, Id=33A)
IRFR1111 IRF-IRFR1111 Datasheet
112Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.031ohm, Id=33A??
IRFIZ46N IRF-IRFIZ46N Datasheet
104Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.020ohm, Id=33A)
IRFB33N15D IRF-IRFB33N15D Datasheet
139Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.056ohm, Id=33A)
IRF9510S IRF-IRF9510S Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-4.0A)
IRF520VS IRF-IRF520VS Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.165ohm, Id=9.6A)
IRC540 IRF-IRC540 Datasheet
222Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.077ohm, Id=28A)
IRFRU5410 IRF-IRFRU5410 Datasheet
215Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.205ohm, Id=-13A)
IRF9520N IRF-IRF9520N Datasheet
95Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.48ohm, Id=-6.8A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com