Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMAZ30 Fiches technique(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

No de pièce SMAZ30
Description  1 Watts Surface Mount Zener Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Site Internet  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SMAZ30 Fiches technique(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SMAZ30 Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMAZ30 Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2 of 2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Rating at 25
°C ambient temperature unless otherwise specified
Zener Voltage
(2)
Maximum Zener
Maximum Reverse
Maximum
Type
VZ @ IZT
Impedance
Leakage Current, IR
DC Zener
Number
Nom
Min
Max
IZT
ZZT @ IZT
ZZk @ IZK
IZK
IR
@
V R
Current
(1)
(V)
(V)
(V)
(mA)
(
Ω)(Ω)
(mA)
(
μA)
(V)
IZM (mA)
SMAZ5V1
5.1
4.84
5.40
100
5.0
500
1.0
2.5
1.0
196
SMAZ5V6
5.6
5.32
5.88
100
2.0
250
2.0
5.0
2.0
179
SMAZ6V2
6.2
5.89
6.51
100
2.0
200
2.0
5.0
3.0
161
SMAZ6V8
6.8
6.46
7.14
100
2.0
200
1.0
5.0
4.0
147
SMAZ7V5
7.5
7.13
7.88
100
2.0
450
1.0
5.0
5.0
133
SMAZ8V2
8.2
7.79
8.61
100
2.0
200
1.0
5.0
6.0
122
SMAZ9V1
9.1
8.65
9.56
50
4.0
200
1.0
5.0
7.0
10
SMAZ10
10.0
9.50
10.50
50
4.0
200
1.0
1.0
7.6
100
SMAZ12
12.0
11.40
12.60
50
7.0
150
1.0
1.0
9.1
83
SMAZ15
15.0
14.25
15.75
50
10
150
1.0
1.0
11.4
67
SMAZ16
16.0
15.20
16.80
25
15
150
1.0
0.5
12.2
63
SMAZ18
18.0
17.10
18.90
25
15
150
1.0
0.5
13.7
56
SMAZ20
20.0
19.00
21.00
25
15
180
1.0
0.5
15.2
50
SMAZ22
22.0
20.90
23.10
25
15
180
1.0
0.5
16.7
45
SMAZ24
24.0
22.80
25.20
25
15
180
1.0
0.5
18.2
42
SMAZ27
27.0
25.65
28.35
25
15
200
1.0
0.5
20.5
37
SMAZ30
30.0
28.50
31.50
25
15
250
1.0
0.5
22.8
33
SMAZ33
33.0
31.35
34.65
25
15
300
1.0
0.5
25.1
30
SMAZ36
36.0
34.20
37.80
10
40
350
1.0
0.5
27.4
28
SMAZ39
39.0
37.05
40.95
10
40
450
1.0
0.5
29.6
26


Numéro de pièce similaire - SMAZ30

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
SMAZ30 DIODES-SMAZ30 Datasheet
60Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18015 Rev. 9 - 2
SMAZ30 DIODES-SMAZ30 Datasheet
129Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
SMAZ30 DIODES-SMAZ30 Datasheet
369Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Vishay Siliconix
SMAZ30 VISHAY-SMAZ30 Datasheet
171Kb / 3P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
Rev.B
logo
Diodes Incorporated
SMAZ30 DIODES-SMAZ30 Datasheet
129Kb / 5P
   1.0W SURFACE MOUNT ZENER DIODE
More results

Description similaire - SMAZ30

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SUNMATE electronic Co.,...
ZM4728A SUNMATE-ZM4728A Datasheet
133Kb / 2P
   1 Watts Surface Mount Zener Diodes
DL4728A SUNMATE-DL4728A Datasheet
105Kb / 2P
   1 Watts Surface Mount Zener Diodes
1SMA4728A SUNMATE-1SMA4728A Datasheet
79Kb / 2P
   1 Watts Sueface Mount Zener Diodes
SZ252H SUNMATE-SZ252H Datasheet
69Kb / 2P
   1.3 Watts Surface Mount Zener Diodes
BZG03C10 SUNMATE-BZG03C10 Datasheet
170Kb / 2P
   3 Watts Surface Mount Zener Diodes
1SMA5913B SUNMATE-1SMA5913B Datasheet
325Kb / 2P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diodes
Z3SMB6V2 SUNMATE-Z3SMB6V2 Datasheet
209Kb / 2P
   3 Watts Surface Mount Zener Diodes
logo
Formosa MS
SMA5921B FORMOSA-SMA5921B Datasheet
990Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES 1.5 WATTS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1SMC5352 TSC-1SMC5352 Datasheet
229Kb / 5P
   5.0 Watts Surface Mount Zener Diodes
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMBJ5333B SUNMATE-SMBJ5333B Datasheet
279Kb / 2P
   5 Watts Surface Mount Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com