Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

IRF1010EL Fiches technique(PDF) 9 Page - International Rectifier

No de pièce IRF1010EL
Description  Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=84A⑦)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1010EL Fiches technique(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRF1010EL Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1010EL Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1010EL Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1010EL Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1010EL Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1010EL Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1010EL Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1010EL Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF1010EL Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
IRF1010ES/IRF1010EL
www.irf.com
9
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page

Numéro de composants électroniques

No de pièceDescriptionHtml ViewFabricant
SBF50P10-023L RAD TOLERANT LOW RDS HERMETIC POWER MOSFET - P-CHANNEL 1  2  3  Sensitron
IRF1010E Power MOSFET Vdss=60V Rds on =12mohm Id=84A⑦ 1  2  3  4  5  More International Rectifier
SHD224701 LOW RDS HERMETIC POWER MOSFET - N-CHANNEL 1  2  Sensitron
SHD225701 LOW RDS HERMETIC POWER MOSFET - N-CHANNEL 1  2  Sensitron
SHD244702 LOW RDS HERMETIC POWER MOSFET - P-CHANNEL 1  2  3  Sensitron
IPS0551T FULLY PROTECTED POWER MOSFET SWITCH 1  2  3  4  5  More International Rectifier
SSH6N90A Advanced Power MOSFET 1  2  3  4  5  More Fairchild Semiconductor
IRFD120 1.3A 100V 0.300 Ohm N-Channel Power MOSFET 1  2  3  4  5  More Fairchild Semiconductor
DE275-501N16 RF Power MOSFET 1  2  3  IXYS Corporation
MMDF6N02HD DUAL TMOS POWER MOSFET 6.0 AMPERES 20 VOLTS 1  2  3  4  5  More Motorola, Inc

Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn