Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI2341DS-HF-3 Fiches technique(PDF) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce SI2341DS-HF-3
Description  P-Channel MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2341DS-HF-3 Fiches technique(HTML) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2341DS-HF-3 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2341DS-HF-3 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2341DS-HF-3 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2341DS-HF-3 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2341DS-HF-3 Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
4
MOSFET
.
Typical Characterisitics
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
2
4
6
8
10
TJ = 150 C
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Threshold Voltage
Single Pulse Power
Square Wave Pulse Duration (sec)
VSD
V
)
V
(
e
g
a
tl
o
V
n
i
a
r
D
-
o
t-
e
c
r
u
o
S
-
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ - Temperature (
)
c
e
s
(
e
m
i
T
)
C
ID = 3 A
ID = 250 A
20
0.1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
TJ = 25 C
1
TA = 25 C
Single Pulse
Safe Operating Area, Junction-to-Case
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
100.0
1.0
0.1
1
10
100
0.01
10.0
0.1
Limited
by rDS(on)
TA = 25 C
Single Pulse
10 ms
100 ms
10 s
100 s
1 ms
dc, 100 s, 10 s, 1 s
10
8
6
4
2
0
0.01
0.1
1
10
100
1000
10
P-Channel MOSFET
SI2341DS-HF (KI2341DS-HF)


Numéro de pièce similaire - SI2341DS-HF-3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2341DS-HF KEXIN-SI2341DS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
More results

Description similaire - SI2341DS-HF-3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ179 KEXIN-2SJ179_15 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
2SJ602-ZJ KEXIN-2SJ602-ZJ Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
AO3421E-HF KEXIN-AO3421E-HF Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
SI2341DS-HF KEXIN-SI2341DS-HF Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
SI3437DV KEXIN-SI3437DV Datasheet
2Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSF1321P SECOS-SSF1321P_15 Datasheet
487Kb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
Solid States Devices, I...
FT0012 SSDI-FT0012_15 Datasheet
67Kb / 2P
   P-Channel MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BSS84 JIANGSU-BSS84 Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ502K JIANGSU-CJ502K Datasheet
1Mb / 5P
   P-CHANNEL MOSFET
CJ2333 JIANGSU-CJ2333 Datasheet
1,009Kb / 5P
   P-channel MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
UPA2736GR RENESAS-UPA2736GR_16 Datasheet
331Kb / 7P
   P-channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com