Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI2307DS-3 Fiches technique(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce SI2307DS-3
Description  P-Channel Enhancement MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI2307DS-3 Fiches technique(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI2307DS-3 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2307DS-3 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2307DS-3 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI2307DS-3 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
MOSFET
P-Channel Enhancement MOSFET
SI2307DS (KI2307DS)
Typical Characterisitics
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
On-Resistance vs. Drain Current
s
c
it
s
ir
e
t
c
a
r
a
h
C
r
e
f
s
n
a
r
T
s
c
it
s
ir
e
t
c
a
r
a
h
C
t
u
p
t
u
O
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
0
2
4
6
8
10
12
0
1
2
3
4
5
TC = –55 C
125 C
3 V
4 V
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
6
12
18
24
30
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
–50
0
50
100
150
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
0
0.2
0.4
0.6
0
2
4
6
8
10
Gate Charge
Qg – Total Gate Charge (nC)
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VDS = 15 V
ID = 3 A
ID – Drain Current (A)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
VGS = 10 V
ID = 3 A
TJ – Junction Temperature ( C)
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
25 C
VGS = 10 thru 5 V


Numéro de pièce similaire - SI2307DS-3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2307DS-HF KEXIN-SI2307DS-HF Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
SI2307DS-HF-3 KEXIN-SI2307DS-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2307DS-T1 VISHAY-SI2307DS-T1 Datasheet
81Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Nov-98
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2307DS-T1-GE3 VBSEMI-SI2307DS-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI2307DS-3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2345P SECOS-SMG2345P Datasheet
71Kb / 2P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI2303DS KEXIN-SI2303DS Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSP7431P SECOS-SSP7431P_15 Datasheet
564Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMS2305R SECOS-SMS2305R Datasheet
846Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SMG2321P SECOS-SMG2321P Datasheet
553Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
SSN3139K SECOS-SSN3139K Datasheet
336Kb / 3P
   P Channel Enhancement MOSFET
SMG2361P SECOS-SMG2361P Datasheet
450Kb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO3409-3 KEXIN-AO3409-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3409-HF-3 KEXIN-AO3409-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
AO3419-3 KEXIN-AO3419-3 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
KX9435 KEXIN-KX9435 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com