Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF540NS Fiches technique(PDF) 5 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce IRF540NS
Description  N-Channel MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

IRF540NS Fiches technique(HTML) 5 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  IRF540NS Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF540NS Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF540NS Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF540NS Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF540NS Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd IRF540NS Datasheet HTML 6Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
5
MOSFET
N-Channel MOSFET
IRF540NS (KRF540NS)
Typical Characterisitics
Q G
Q GS
Q GD
V G
Charge
D.U.T.
V DS
ID
IG
3mA
V GS
.3µF
50K
.2µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
tp
V (BR)DSS
IAS
R G
IAS
0.01Ω
tp
D.U.T
L
V DS
+
-
V DD
DRIVER
A
15V
20V
25
50
75
100
125
150
175
0
100
200
300
400
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
6.5A
11.3A
16A


Numéro de pièce similaire - IRF540NS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF540NS IRF-IRF540NS Datasheet
125Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=44mohm, Id=33A)
IRF540NS IRF-IRF540NS Datasheet
274Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF540NS KERSEMI-IRF540NS Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF540NS ISC-IRF540NS Datasheet
188Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF540NSPBF IRF-IRF540NSPBF Datasheet
284Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

Description similaire - IRF540NS

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com