Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDS89161 Fiches technique(PDF) 5 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce FDS89161
Description  N-Channel Enhancement MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

FDS89161 Fiches technique(HTML) 5 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  FDS89161 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDS89161 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDS89161 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDS89161 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDS89161 Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
5
MOSFET
N-Channel Enhancement MOSFET
FDS89161 (KDS89161)
Typical Characterisitics
Figure 13. Single Pulse Maximum Power Dissipation
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
10
10
2
10
3
0.5
1
10
100
1000
SINGLE PULSE
RθJA = 135
oC/W
T
A = 25
oC
t, PULSE WIDTH (sec)
Figure 14.
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
10
100
1000
0.001
0.01
0.1
1
2
SINGLE PULSE
R
θ
JA = 135
oC/W
DUTY CYCLE-DESCENDING ORDER
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
PDM
t1
t2
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJA x RθJA + TA
Junction-to-Ambient Transient Thermal Response Curve


Numéro de pièce similaire - FDS89161

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDS89161 FAIRCHILD-FDS89161 Datasheet
266Kb / 6P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 2.7 A, 105 m廓
FDS89161LZ FAIRCHILD-FDS89161LZ Datasheet
251Kb / 7P
   Max rDS(on) = 105 m廓 at VGS = 10 V, ID = 2.7 A
More results

Description similaire - FDS89161

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
2N7002E KEXIN-2N7002E_15 Datasheet
1Mb / 2P
   N-Channel Enhancement MOSFET
AO3414 KEXIN-AO3414 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel Enhancement MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSP7200N SECOS-SSP7200N_15 Datasheet
209Kb / 2P
   N-Channel Enhancement MOSFET
SSP7450N SECOS-SSP7450N Datasheet
702Kb / 4P
   N-Channel Enhancement MOSFET
S2N7002KW SECOS-S2N7002KW Datasheet
542Kb / 2P
   N-Channel Enhancement MOSFET
SMG2322N SECOS-SMG2322N Datasheet
567Kb / 4P
   N-Channel Enhancement MOSFET
SCG3019 SECOS-SCG3019 Datasheet
201Kb / 4P
   N-Channel Enhancement MOSFET
SSP7436N SECOS-SSP7436N Datasheet
167Kb / 2P
   N-Channel Enhancement MOSFET
SSP7464N SECOS-SSP7464N Datasheet
167Kb / 2P
   N-Channel Enhancement MOSFET
SSP7200N SECOS-SSP7200N Datasheet
167Kb / 2P
   N-Channel Enhancement MOSFET
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
2N7002 YFWDIODE-2N7002 Datasheet
433Kb / 3P
   N-Channel Enhancement MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com