Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRL520NL Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRL520NL
Description  Logic-Level Gate Drive
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL520NL Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRL520NL Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL520NL Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL520NL Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL520NL Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL520NL Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL520NL Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL520NL Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRL520NL Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRL520NL Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
IRL520NS/L
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
VDS
L
D.U.T.
VDD
IAS
tp
0.01
RG
+
-
tp
VDS
IAS
VDD
V(BR)DSS
10 V
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
QG
QGS
QGD
VG
Charge
10 V
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
0
40
80
120
160
200
25
50
75
100
125
150
175
J
A
Sta rtin g T , J u nc tion T em perature (°C )
I
T O P
2.4 A
4.2A
BO T TO M
6.0A
D


Numéro de pièce similaire - IRL520NL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
IRL520NL ISC-IRL520NL Datasheet
299Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRL520NLPBF IRF-IRL520NLPBF Datasheet
398Kb / 10P
   Logic-Level Gate Drive
More results

Description similaire - IRL520NL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLR3105TRPBF IRF-IRLR3105TRPBF Datasheet
327Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLZ34NSLPBF IRF-IRLZ34NSLPBF Datasheet
191Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLR014NTRPBF IRF-IRLR014NTRPBF Datasheet
293Kb / 10P
   Logic-Level Gate Drive
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRLU024N KERSEMI-IRLU024N Datasheet
939Kb / 10P
   Logic-Level Gate Drive
IRLU3410 KERSEMI-IRLU3410 Datasheet
921Kb / 10P
   Logic Level Gate Drive
logo
International Rectifier
IRLZ44NSTRR IRF-IRLZ44NSTRR Datasheet
189Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRL520NPBF IRF-IRL520NPBF Datasheet
313Kb / 9P
   Logic-level Gate Drive
logo
Infineon Technologies A...
AUIRLS8409-7P INFINEON-AUIRLS8409-7P Datasheet
278Kb / 11P
   Logic Level Gate Drive
2016-02-15
logo
International Rectifier
AUIRLZ24NS IRF-AUIRLZ24NS Datasheet
277Kb / 12P
   Logic Level Gate Drive
IRLR2705TRL IRF-IRLR2705TRL Datasheet
202Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLR2703PBF IRF-IRLR2703PBF_15 Datasheet
319Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com