Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDD5N50FTM Fiches technique(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDD5N50FTM
Description  N-Channel MOSFET, FRFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD5N50FTM Fiches technique(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD5N50FTM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50FTM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
FDD5N50F Rev. A1
www.fairchildsemi.com
5
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms


Numéro de pièce similaire - FDD5N50FTM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDD5N50F FAIRCHILD-FDD5N50F Datasheet
641Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 3.5A, 1.55廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD5N50F ISC-FDD5N50F Datasheet
297Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - FDD5N50FTM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FCH47N60NF FAIRCHILD-FCH47N60NF Datasheet
301Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET
FDP5N50U FAIRCHILD-FDP5N50U Datasheet
230Kb / 10P
   N-Channel MOSFET, FRFET
FCA36N60NF FAIRCHILD-FCA36N60NF Datasheet
269Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET
FDH45N50F FAIRCHILD-FDH45N50F Datasheet
1Mb / 7P
   500V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH47N60F FAIRCHILD-FCH47N60F_13 Datasheet
290Kb / 8P
   N-Channel SuperFET FRFET MOSFET
FDH45N50F FAIRCHILD-FDH45N50F_08 Datasheet
1Mb / 7P
   500V N-Channel MOSFET, FRFET
FCA47N60F FAIRCHILD-FCA47N60F Datasheet
196Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
FDH45N50F_0605 FAIRCHILD-FDH45N50F_0605 Datasheet
1Mb / 7P
   500V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH76N60NF FAIRCHILD-FCH76N60NF Datasheet
539Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
FCH041N60F FAIRCHILD-FCH041N60F Datasheet
339Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET, FRFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com