Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

SM-31TW501 Datasheet(Fiches technique) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Numéro de pièce SM-31TW501
Description  SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS
Télécharger  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

SM-31TW501 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SM-31TW501 Datenblatt HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SM-31TW501 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SM-31TW501 Datenblatt HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SM-31TW501 Datenblatt HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SM-31TW501 Datenblatt HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
11
5
上面調整
Top adjustment
側面調整
Side adjustment
上面調整
Top adjustment
側面調整
Side adjustment
包装数量
Pieces in package
電気的回転数
Electrical turns
調整方向
Adjustment
position
製品形状
(端子形状)
Shape of terminal
包装形態 Form of packaging
テーピング(リール)
Taping (reel)
ポリ袋
Plastic bag
■型式一覧表 LIST OF PART NUMBERS
W
A
B
(J- リード)
(J-hook)
(J- リード)
(J-hook)
W
A
B
(J- リード)
(J-hook)
(J- リード)
(J-hook)
(ガル・ウィング)
(Gull wing)
(ガル・ウィング)
(Gull wing)
SM-3TW
SM-3W
SM-3TA
SM-3A
SM-3TB
SM-3B
SM-31TW
SM-31W
SM-31TA
SM-31A
SM-31TB
SM-31B
500 pcs./reel
50 pcs./pack
〈公称抵抗値 Nominal resistance values
■電気的特性
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
■機械的特性
MECHANICAL CHARACTERISTICS
■環境特性
ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS
50
Ω 100 Ω 200 Ω 500 Ω 1 kΩ
2 k
Ω
5 k
Ω 10 kΩ
20 k
Ω 50 kΩ 100 kΩ 200 kΩ 500 kΩ 1 MΩ 2 MΩ
Fig. 1
※ The above part numbers are all available with the respective combination
of <Nominal resistance values> (Fig. 1).
※ Verify the above part numbers when placing orders.
※ Taping specification is not sold separately and must be purchased in reel units.
ご注文に際しては、
〈公称抵抗値〉
Fig. 1
について上記すべての組み
合せを用意しています。
ご注文に際しては、上記型式をご確認ください。
※ テーピング仕様は、
切り売り致しませんので、
リール単位でご注文をお願い致します。
SM-3/31
SURFACE MOUNT TRIMMERS
〈はんだ耐熱性評価用リフロープロファイル
Reflow profile for soldering heat evaluation
リフロー回数:2回 Reflow : two times maximum
Peak : 250
Over 230
°C
Pre Heating Zone
180
°C
(
°C)
250
200
150
100
50
150
°C
90
± 30 s
30
± 10 s
Soldering Zone
Heating time
°C
+5
0
はんだ耐熱性
Soldering heat
[
ΔR/R ≦ 1 %]
リフロー:ピーク温度 255℃
(詳細は左記プロファイル参照)
Reflow : Peak temperature 255 °C
(Please refer to the profile below.)
手はんだ Manual soldering:350
± 10 °C, 3 ~ 4 s
回転トルク
Operating torque
回転止
Mechanical stop
回転寿命
Rotational life
操作部の押し強さ
Thrust to shaft
はんだ付け性
Solderability
固着性
Shear (Adhesion)
耐基板曲げ性
Substrate bending
引きはがし強さ
Pull-off strength
5 mN·m {51 gf·cm} maximum
クラッチ動作 Clutch action
200 cycles [
ΔR/R ≦
± (2 Ω +3 %)]
5 N {0.51 kgf} minimum
245
± 3 °C, 2 ~ 3 s
5 N {0.51 kgf} 10 s
幅 90 mm たわみ量 3 mm 5 s, 1 回
Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time
5 N {0.51 kgf} 10 s
{ }:参考値 Reference only
公称抵抗値範囲
Nominal resistance range
抵抗値許容差
Resistance tolerance
定格電力
Power ratings
抵抗変化特性
Resistance law
最大入力電圧
Maximum input voltage
最大ワイパ電流
Maximum wiper current
有効電気的回転数
Effective electrical turn
残留抵抗値
End resistance
接触抵抗変化
C.R.V.
使用温度範囲
Operating temp. range
抵抗温度係数
Temp. coefficient
絶縁抵抗
Insulation resistance
絶縁耐圧
Dielectric strength
質 量
Net weight
50
Ω ~ 2 MΩ
± 20 %
0.125 W (70 °C) 0 W (150 °C)
直線性(B)
Linear law
DC200 V 又は定格電力の何れか小さい方
DC200 V or power rating, whichever is smaller
100 mA
又は定格電力の何れか小さい方
100 mA or power rating, whichever is smaller
11 turns (SM-3) / 5 turns (SM-31)
1 % 又は 3
Ω の何れか大きい方以下
1 % or 3
Ω, whichever is greater
3 % 又は 3
Ω の何れか大きい方以下
3 % or 3
Ω, whichever is greater
−65 ~ 150 °C
±100 10-6/°C maximum
100 M
Ω minimum (DC500 V)
AC600 V, 60 s
Approx. 0.10 g
試験項目
Test item
試験条件
Test conditions
仕 様
Specifications
熱衝撃
Thermal shock
耐湿性
Humidity
耐衝撃性
Shock
耐振動性
Vibration
負荷寿命
Load life
低温動作
Low temp. operation
高温放置
High temp. exposure
耐水、密閉性
Immersion seal
Δ R/R:全抵抗値変化
Change in total resistance
S.S.
設定安定度
Setting stability
−65 ~ 150 °C (0.5 h), 5 cycles
[
ΔR/R ≦ 2 %]
[S.S.
≦ 2 %]
−10 ~ 65 °C ( 相対湿度 80 ~ 98 %),
10 cycles, 240 h
[
ΔR/R ≦ 3 %]
981 m/s
2, 6 ms
6 directions for 3 times each
[
ΔR/R ≦ 1 %]
[S.S.
≦ 1 %]
振幅 (Amplitude) 1.52 mm or
加速度 (Acceleration) 196 m/s
2,
10 ~ 2000 Hz, 3 directions, 12 times each
70 °C, 0.125 W, 1000 h
[
ΔR/R ≦ 3 %]
[S.S.
≦ 2 %]
−65 °C, 2 h
[
ΔR/R ≦ 2 %]
[S.S.
≦ 2 %]
150 °C, 250 h
[
ΔR/R ≦ 3 %]
[S.S.
≦ 2 %]
85 °C, 60 s
もれ無し(連続気泡無し)
No leaks (No continuous bubbles)

トリマ
ポテンショメータ
高周波対応
デバイス
デジタル
ポテンショメータ
白色
   ドライバー
過電流保護素子
L
E
D


Html Pages

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn