Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HLMP-4700F0000 Fiches technique(PDF) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
HLMP-4700F0000 Fiches technique(HTML) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
7 / 10 page 7 Intensity Bin Limits, continued Intensity Range (mcd) Color Bin Min. Max. Yellow A 1.0 1.6 B 1.6 2.5 C 2.5 4.0 D 4.0 6.5 E 6.5 10.3 F 10.3 16.6 G 16.6 26.5 H 26.5 42.3 I 42.3 67.7 J 67.7 108.2 K 108.2 173.2 L 173.2 250.0 M 250.0 360.0 N 360.0 510.0 O 510.0 800.0 P 800.0 1250.0 Q 1250.0 1800.0 R 1800.0 2900.0 S 2900.0 4700.0 T 4700.0 7200.0 U 7200.0 11700.0 V 11700.0 18000.0 W 18000.0 27000.0 Maximum tolerance for each bin limit is ± 18%. |
Numéro de pièce similaire - HLMP-4700F0000 |
|
Description similaire - HLMP-4700F0000 |