Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLR2705TRL Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRLR2705TRL
Description  Logic-Level Gate Drive
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLR2705TRL Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRLR2705TRL Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLR2705TRL Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLR2705TRL Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLR2705TRL Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLR2705TRL Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLR2705TRL Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLR2705TRL Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLR2705TRL Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLR2705TRL Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
IRLR/U2705
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1
10
100
DS
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
A
V
= 0V,
f = 1MHz
C
= C
+ C
, C
SHORTED
C
= C
C
= C
+ C
GS
iss
gs
gd
ds
rss
gd
oss
ds
gd
Ciss
Coss
Crss
0
3
6
9
12
15
0
4
8
12
1620
2428
32
Q , Total Gate Charge (nC)
G
A
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE 13
I
= 16A
V
= 44V
V
= 28V
D
DS
DS
1
10
100
1000
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
T = 25°C
J
V
= 0V
GS
V
, Source-to-Drain Voltage (V)
SD
A
T = 175°C
J
1
10
100
1000
1
10
100
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)
10µs
100µs
1ms
10ms
A
T
= 25°C
T
= 175°C
Single Pulse
C
J


Numéro de pièce similaire - IRLR2705TRL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLR2705TRPBF IRF-IRLR2705TRPBF Datasheet
266Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRLR2705TRPBF VBSEMI-IRLR2705TRPBF Datasheet
988Kb / 6P
   N-Channel 6 0-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - IRLR2705TRL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLR3105TRPBF IRF-IRLR3105TRPBF Datasheet
327Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLZ34NSLPBF IRF-IRLZ34NSLPBF Datasheet
191Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLR014NTRPBF IRF-IRLR014NTRPBF Datasheet
293Kb / 10P
   Logic-Level Gate Drive
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRLU024N KERSEMI-IRLU024N Datasheet
939Kb / 10P
   Logic-Level Gate Drive
IRLU3410 KERSEMI-IRLU3410 Datasheet
921Kb / 10P
   Logic Level Gate Drive
logo
International Rectifier
IRLZ44NSTRR IRF-IRLZ44NSTRR Datasheet
189Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRL520NPBF IRF-IRL520NPBF Datasheet
313Kb / 9P
   Logic-level Gate Drive
logo
Infineon Technologies A...
AUIRLS8409-7P INFINEON-AUIRLS8409-7P Datasheet
278Kb / 11P
   Logic Level Gate Drive
2016-02-15
logo
International Rectifier
AUIRLZ24NS IRF-AUIRLZ24NS Datasheet
277Kb / 12P
   Logic Level Gate Drive
IRLR2703PBF IRF-IRLR2703PBF_15 Datasheet
319Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com