Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


74ACT04MTC Datasheet(Fiches technique) 5 Page - Fairchild Semiconductor

Numéro de pièce 74ACT04MTC
Description  Hex Inverter
Télécharger  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo 

 
 5 page
background image
©2005 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
74AC04, 74ACT04 Rev. 1.0
5
AC Electrical Characteristics for AC
Note:
6. Voltage range 3.3 is 3.3V ± 0.3V. Voltage range 5.0 is 5.0V ± 0.5V.
AC Electrical Characteristics for ACT
Note:
7. Voltage range 5.0 is 5.0V ± 0.5V.
Capacitance
Symbol
Parameter
VCC (V)
(6)
TA = +25°C,
CL = 50pF
TA = –40°C to +85°C,
CL = 50pF
Units
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
tPLH
Propagation Delay
3.3
1.5
4.5
9.0
1.0
10.0
ns
5.0
1.5
4.0
7.0
1.0
7.5
tPHL
Propagation Delay
3.3
1.5
4.5
8.5
1.0
9.5
ns
5.0
1.5
3.5
6.5
1.0
7.0
Symbol
Parameter
VCC (V)
(7)
TA = +25°C,
CL = 50pF
TA = –40°C to +85°C,
CL = 50pF
Units
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
tPLH
Propagation Delay
5.0
1.0
6.0
8.5
1.0
9.0
ns
tPHL
Propagation Delay
5.0
1.0
5.5
8.0
1.0
8.5
ns
Symbol
Parameter
Conditions
Typ.
Units
CIN
Input Capacitance
VCC = OPEN
4.5
pF
VCC
Power Dissipation Capacitance
VCC = 5.0V
30.0
pF




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl