Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

742792115 Fiches technique(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce 742792115
Description  Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

742792115 Fiches technique(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  742792115 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 742792115 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Bezeichnung :
description :
Größe / size 1206
A
3,2 ± 0,2
mm
B
1,6 ± 0,2
mm
C
1,1 ± 0,2
mm
D
0,5 ± 0,3
mm
@@FRM 1@@
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Impedanz /
impedance
Max. Impedanz /
max. impedance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
33%
+20°C
SSt
Update
05-12-16
SST
RoHS Update
04-10-11
LF
Update 2GHz
04-01-14
JH
Neugestaltung
00-12-06
Name
Änderung / modification
Datum / date
Z
max.
...........................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Würth Elektronik
Z
120
IDC
D Prüfgeräte / test equipment:
HP 4396B / HP 16192Afür/for Z und/and material
HP 34401 A für/for RDC und/and IDC
4000
500 MHz
Kunde / customer :
Multilayer-SMD-Ferrit
Multilayer-SMD-Ferrite
Artikelnummer / part number :
742792115
±25%
80
typ.
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 MHz
RDC
0,025
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
Betriebstemp. / operating temperature: -55°C - +125°C
Basismaterial / base material:
http://www.we-online.com
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2005-12-16
max.
mA
Datum / date
...........................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Testbedingungen /
test conditions
G Eigenschaften / general specifications:
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
Ferrit / ferrite
Kunde / customer
Freigabe erteilt / general release:
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
E Testbedingungen / test conditions:
Lagertemperatur / storage temperature: -20°C - + 60°C
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Umgebungstemperatur / temperature:
LF
SEITE 1 VON 2


Numéro de pièce similaire - 742792115

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
742792115 WURTH-742792115 Datasheet
626Kb / 8P
   WE-CBF SMT EMI Suppression Ferrite Bead
001.003
More results

Description similaire - 742792115

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744771147W WURTH-744771147W Datasheet
238Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
7490220121 WURTH-7490220121 Datasheet
200Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74402900033 WURTH-74402900033 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
List of Unclassifed Man...
30-410 ETC-30-410 Datasheet
186Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749118215 WURTH-749118215 Datasheet
120Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
74407000018 WURTH-74407000018 Datasheet
121Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
749118115 WURTH-749118115 Datasheet
124Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
744761033A WURTH-744761033A Datasheet
133Kb / 1P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74402800033 WURTH-74402800033 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
7490220122 WURTH-7490220122 Datasheet
216Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com