Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SK2221 Fiches technique(PDF) 3 Page - Hitachi Semiconductor

No de pièce 2SK2221
Description  Silicon N-Channel MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Site Internet  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SK2221 Fiches technique(HTML) 3 Page - Hitachi Semiconductor

  2SK2221 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SK2221 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SK2221 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SK2221 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SK2221 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SK2221 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SK2221 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
2SK2220, 2SK2221
3
150
100
50
50
100
150
Case Temperature
Tc (
°C)
Power vs. Temperature Derating
0
20
5
1.0
0.2
20
100
500
Drain to Source Voltage VDS (V)
Maximum Safe Operation Area
10
0.5
5
10
50
200
Ta = 25°C
2
2SK2220
2SK2221
10
20
50
Drain to Source Voltage VDS (V)
Typical Output Characteristics
8
2
10
30
40
0
4
6
4
Pch = 125 W
VGS =
10 V
01
2
3
6
5
7
8
9
TC = 25°C
10
410
Drain to Source Voltage VDS (V)
Typical Output Characteristics
8
2
26
8
0
4
6
VGS = 10 V
0
8
9
TC = 25°C
7
6
5
4
3
2
1


Numéro de pièce similaire - 2SK2221

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
2SK2221 RENESAS-2SK2221 Datasheet
72Kb / 6P
   Silicon N Channel MOS FET
2SK2221 RENESAS-2SK2221 Datasheet
91Kb / 8P
   Old Company Name in Catalogs and Other Documents
2SK2221-E RENESAS-2SK2221-E Datasheet
72Kb / 6P
   Silicon N Channel MOS FET
More results

Description similaire - 2SK2221

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com