Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ST3424 Fiches technique(PDF) 5 Page - Stanson Technology

No de pièce ST3424
Description  N Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STANSON [Stanson Technology]
Site Internet  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

ST3424 Fiches technique(HTML) 5 Page - Stanson Technology

  ST3424 Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology ST3424 Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology ST3424 Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology ST3424 Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology ST3424 Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology ST3424 Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
ST3424
N Channel Enhancement Mode MOSFET
4.0A
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
http://www.stnasontech.com
STN3424 2014. V1
5
TYPICAL CHARACTERICTICS (25℃ Unless noted)


Numéro de pièce similaire - ST3424

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Stanson Technology
ST3421SRG STANSON-ST3421SRG Datasheet
424Kb / 6P
   P Channel Enhancement Mode MOSFET
ST3422A STANSON-ST3422A Datasheet
338Kb / 6P
   The ST3422A is the N-Channel logic enhancement mode power field effect transistor is produced using high cell density, DMOS trench technology.
ST3426 STANSON-ST3426 Datasheet
711Kb / 6P
   N Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Description similaire - ST3424

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFB70N03 GE-GFB70N03 Datasheet
102Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com