Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4435DYTRPBF Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce SI4435DYTRPBF
Description  Ultra Low On-Resistance
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

SI4435DYTRPBF Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  SI4435DYTRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier SI4435DYTRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier SI4435DYTRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier SI4435DYTRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier SI4435DYTRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier SI4435DYTRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier SI4435DYTRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier SI4435DYTRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Si4435DY
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
-10V
-8.0A
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
-15V
-10V
-7.0V
-5.5V
-4.5V
-4.0V
-3.5V
-2.7V
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
-2.70V
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 150 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
-15V
-10V
-7.0V
-5.5V
-4.5V
-4.0V
-3.5V
-2.7V
-V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
-2.70V
1
10
100
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
V
= -15V
20µs PULSE WIDTH
DS
-V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 150 C
J
°


Numéro de pièce similaire - SI4435DYTRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
SI4435DY FAIRCHILD-SI4435DY Datasheet
93Kb / 5P
   30V P-Channel PowerTrench MOSFET
logo
International Rectifier
SI4435DY IRF-SI4435DY Datasheet
82Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-30V, Rds(on)=0.020ohm
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI4435DY KEXIN-SI4435DY Datasheet
490Kb / 2P
   P-Channel MOSFET
SI4435DY-HF KEXIN-SI4435DY-HF Datasheet
523Kb / 2P
   P-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4435DY-T1-E3 VBSEMI-SI4435DY-T1-E3 Datasheet
1,001Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI4435DYTRPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7424 IRF-IRF7424 Datasheet
229Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7425TR IRF-IRF7425TR Datasheet
94Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
logo
List of Unclassifed Man...
AUIRF3004WL ETC2-AUIRF3004WL Datasheet
236Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN7107 ETC2-AUIRFN7107 Datasheet
544Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN8401 ETC2-AUIRFN8401 Datasheet
617Kb / 11P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1010E KERSEMI-IRF1010E Datasheet
786Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF1404S KERSEMI-IRF1404S Datasheet
1Mb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7311 KERSEMI-IRF7311 Datasheet
677Kb / 7P
   Ultra Low On-Resistance
IRFR5505 KERSEMI-IRFR5505 Datasheet
720Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
International Rectifier
IRF7751PBF IRF-IRF7751PBF Datasheet
244Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF9953PBF IRF-IRF9953PBF_15 Datasheet
212Kb / 7P
   ULTRA LOW ON RESISTANCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com