Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SA1082 Fiches technique(PDF) 4 Page - Hitachi Semiconductor

No de pièce 2SA1082
Description  Silicon PNP Epitaxial
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Site Internet  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SA1082 Fiches technique(HTML) 4 Page - Hitachi Semiconductor

  2SA1082 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SA1082 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SA1082 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SA1082 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SA1082 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
0.60 Max
0.5
± 0.1
4.8
± 0.3
3.8
± 0.3
0.5
1.27
2.54
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
TO-92 (1)
Conforms
Conforms
0.25 g
Unit: mm


Numéro de pièce similaire - 2SA1082

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
2SA1082 RENESAS-2SA1082 Datasheet
140Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SA1082 SECOS-2SA1082 Datasheet
83Kb / 1P
   PNP Plastic Encapsulated Transistor
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1082 ISC-2SA1082 Datasheet
93Kb / 2P
   High Voltage
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SA1082 JIANGSU-2SA1082 Datasheet
476Kb / 5P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
2SA1082 DGNJDZ-2SA1082 Datasheet
1Mb / 5P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Description similaire - 2SA1082

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1122 HITACHI-2SA1122 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1350 HITACHI-2SA1350 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1617 HITACHI-2SA1617 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1026 HITACHI-2SB1026 Datasheet
25Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1407 HITACHI-2SB1407 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB738 HITACHI-2SB738 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB791 HITACHI-2SB791 Datasheet
37Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SA2080 RENESAS-2SA2080 Datasheet
85Kb / 8P
   SILICON PNP EPITAXIAL
HIT647 RENESAS-HIT647_15 Datasheet
76Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA495 NJSEMI-2SA495 Datasheet
137Kb / 2P
   SILICON PNP EPITAXIAL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com