Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

933070 Fiches technique(PDF) 1 Page - ERNI Electronics

No de pièce 933070
Description  ERmet Federleiste F
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ERNI [ERNI Electronics]
Site Internet  http://www.erni.com
Logo ERNI - ERNI Electronics

933070 Fiches technique(HTML) 1 Page - ERNI Electronics

  933070 Datasheet HTML 1Page - ERNI Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Abschirmblech
shielding
103850
ohne Haltezapfen/
without locating peg
Board hole pattern
(Component mounting side)
1)
ø 0,6
Durchmesser des metallisierten Loches
ø 0,6
Diameter of finished plated-through hole
ø 0,7
Diameter of drilled hole
ø 0,7
Bohrungsdurchmesser des Loches
±0,02
±0,02
±0,05
±0,05
Schichtaufbau im metallisierten Loch
siehe Zeichnung 114406
Metal plating of plated-through hole
see drawing 114406
Bedruckung siehe Zeichnung 401194
Marking see drawing 401194
XXXXXXXX
Scale
Designation
Tolerances
933070
ERmet Federleiste F
ERmet Female Type F
2:1
ERM
F
b
05.04.2005
I
All rights reserved.
Only for information.
To insure that this is the latest
version of this drawing, please
contact one of the ERNI companies
before using.
Subject to modification without
prior notice.
Drawing will not be updated.
V:00048058.SZA
Date
Index
Information:
25 max.
a
b
c
d
e
f
g
h
1
11
10 x 2 =
20
2
17.4
18.25
5
3
-0.4
EE - Zone fuer
durchkontaktierte
Loecher ø 0.6
Compliant zone for
thru hole ø 0.6
±0.05
±0.05
a
b
c
d
e
1
11
Bestückungsplan -
= bestückt -
contact layout
assemble
f
g
h
a
b
c
d
e
f
g
h
z/i
1
11
1)
2
10 x 2 = ( 20 )
0.05
alle Löcher
all holes
Lochbild für Leiterplatte
(Bestückungsseite)
Fehlende Masse und Angaben nach IEC 61076-4-101
Missing information and dimensions per IEC 61076-4-101
Information:
Abschirmblech oben montiert
shielding mounted on top
All Dimensions
in mm
www.ERNI.com


Numéro de pièce similaire - 933070

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
9330 ETC2-9330 Datasheet
1Mb / 22P
   300V Power-Limited Tray Cables ??Overview
logo
Leach International Cor...
9330 LEACH-9330 Datasheet
375Kb / 6P
   RELAY – NONLATCH 10 AMP, 2PDT
logo
Belden Inc.
9330 BELDEN-9330 Datasheet
164Kb / 2P
   High Perform Instr, 4 Pr #22 Str TC, PVC Ins E2, IS, PVC Jkt, PLTC
04-14-2023
logo
Keystone Electronics Co...
9330 KEYSTONE-9330 Datasheet
130Kb / 1P
   MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 10-32
logo
Belden Inc.
9330-0601000 BELDEN-9330-0601000 Datasheet
164Kb / 2P
   High Perform Instr, 4 Pr #22 Str TC, PVC Ins E2, IS, PVC Jkt, PLTC
04-14-2023
More results

Description similaire - 933070

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ERNI Electronics
104088 ERNI-104088 Datasheet
62Kb / 1P
   ERmet Federleiste F
104417 ERNI-104417 Datasheet
81Kb / 1P
   ERMET FEDERLEISTE F
225027 ERNI-225027 Datasheet
81Kb / 1P
   ERMET FEDERLEISTE F
100100760005 ERNI-100100760005 Datasheet
132Kb / 1P
   ERMET FEDERLEISTE F
225008 ERNI-225008 Datasheet
81Kb / 1P
   ERMET FEDERLEISTE F
124098 ERNI-124098 Datasheet
79Kb / 1P
   ERmet FS Federleiste F
124097 ERNI-124097 Datasheet
61Kb / 1P
   ERmet-FS Federleiste F
100403210095 ERNI-100403210095 Datasheet
70Kb / 1P
   ERmet Federleiste C
100102100001 ERNI-100102100001 Datasheet
162Kb / 1P
   ERMET FEDERLEISTE A
225010 ERNI-225010 Datasheet
95Kb / 1P
   ERMET FEDERLEISTE D
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com