Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

MB3883 Fiches technique(PDF) 32 Page - Fujitsu Component Limited.

No de pièce MB3883
Description  6-ch DC/DC Converter IC With Synchronous Rectification for voltage step-up and step-down
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Site Internet  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

MB3883 Fiches technique(HTML) 32 Page - Fujitsu Component Limited.

Back Button MB3883 Datasheet HTML 28Page - Fujitsu Component Limited. MB3883 Datasheet HTML 29Page - Fujitsu Component Limited. MB3883 Datasheet HTML 30Page - Fujitsu Component Limited. MB3883 Datasheet HTML 31Page - Fujitsu Component Limited. MB3883 Datasheet HTML 32Page - Fujitsu Component Limited. MB3883 Datasheet HTML 33Page - Fujitsu Component Limited. MB3883 Datasheet HTML 34Page - Fujitsu Component Limited. MB3883 Datasheet HTML 35Page - Fujitsu Component Limited. MB3883 Datasheet HTML 36Page - Fujitsu Component Limited. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 39 page
background image
MB3883
32
• Application example (Expansion 2/2)
F
Q8
Q10
Vo5
(5.0 V)
(100 mA)
L5
15
µH
L6
22
µH
C13
2.2
µF
C21
2.2
µF
C30
0.1
µF
C31
0.1
µF
R40
18 k
C32
100 pF
C33
0.1
µF
G
R11
1 k
C28
0.1
µF
C29
0.33
µF
R37
15 k
R38
30 k
F
R36
47 k
R10
1 k
C27
0.1
µF
R32
15 k
R33
30 k
R35
24 k
CH5
CH6
21
CTL1, 2
22
CTL3
23
CTL4
24
CTL5
1
SWOUT
44
GND (O)
2 SWIN
19
VCC
(5.0 V)
20
17
GND
16
VREF
18
CSCP
26
CT
25
RT
27
VB
15
CS
CTL
3
FB6
4
5
−IN6
C
+IN6
7
8
6
FB5
−IN5
DTC5
45
46
OUT5-1
OUT5-2
47
48
OUT6
RB6
(48 Pin)
G
Q12
D9
Vo6
(5.0 V)
C22
2.2
µF
C16
56 pF
R5
20 k
C14
4.7
µF
C15
2.2
µF
C12
4.7
µF
Q11
D8
R34
15 k
R39
15 k
Q9
H:
L:
SWOUT = L
SWOUT = H
H : ON (Power/CH6)
L : OFF (Standby mode)


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn