Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF632 Fiches technique(PDF) 2 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

No de pièce IRF632
Description  N-Channel Power MOSFETs, 12 A, 150-200 V
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Site Internet  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

IRF632 Fiches technique(HTML) 2 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  IRF632 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. IRF632 Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. IRF632 Datasheet HTML 3Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image


Numéro de pièce similaire - IRF632

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
IRF632 FAIRCHILD-IRF632 Datasheet
177Kb / 6P
   N-Channel Power MOSFETs, 12A, 150-200 V
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF632 NJSEMI-IRF632 Datasheet
106Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 12 A, 150-200 V
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF632 ISC-IRF632 Datasheet
203Kb / 2P
   N-Channel Mosfet Transistor
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
IRF632 ARTSCHIP-IRF632 Datasheet
155Kb / 6P
   N-Channel Power Mosfets
More results

Description similaire - IRF632

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF230 NJSEMI-IRF230 Datasheet
106Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs, 12 A, 150-200 V
IRF610 NJSEMI-IRF610 Datasheet
113Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs 3.5 A, 150-200 V
MTP2N18 NJSEMI-MTP2N18 Datasheet
113Kb / 3P
   N-Channel Power MOSFETs 3.5 A, 150-200 V
2N6765 NJSEMI-2N6765 Datasheet
92Kb / 2P
   N-Channel Power MOSFETs 30 A,150 V/200 V
logo
Fairchild Semiconductor
IRF230-233 FAIRCHILD-IRF230-233 Datasheet
177Kb / 6P
   N-Channel Power MOSFETs, 12A, 150-200 V
logo
Vishay Siliconix
VN2010L VISHAY-VN2010L Datasheet
45Kb / 4P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFETs
Rev. C, 16-Jul-01
SUM90100E VISHAY-SUM90100E_V01 Datasheet
193Kb / 8P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFETS
01-Jan-2022
logo
Fairchild Semiconductor
IRF610-613 FAIRCHILD-IRF610-613 Datasheet
148Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 3.5A, 150-200V
IRF220-223 FAIRCHILD-IRF220-223 Datasheet
165Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 7A, 150-200V
IRF240-243 FAIRCHILD-IRF240-243 Datasheet
140Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 18A, 150-200V
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com