Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

2SK3341-01 Fiches technique(PDF) 4 Page - Fuji Electric

No de pièce 2SK3341-01
Description  N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FUJI [Fuji Electric]
Site Internet  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

2SK3341-01 Fiches technique(HTML) 4 Page - Fuji Electric

  2SK3341-01 Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric 2SK3341-01 Datasheet HTML 2Page - Fuji Electric 2SK3341-01 Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric 2SK3341-01 Datasheet HTML 4Page - Fuji Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4
2SK3341-01
FUJI POWER MOSFET
0
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
500
600
700
800
starting Tch [
°C]
Maximum Avalanche Energy vs. starting Tch
E(AV)=f(starting Tch):Vcc=90V,I(AV)<=10A
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
Transient Thermal impedance
Zth(ch-c)=f(t) parameter:D=t/T
t [s]
0.5
0.2
0.02
0.05
0.1
0.01
0
t
T
D=
t
T


Html Pages

1  2  3  4 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page

Numéro de composants électroniques

No de pièceDescriptionHtml ViewFabricant
2SK1082-01 N-Channel Silicon Power MOS-FET 1  2  3  Fuji Electric
2SK2904-01 N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK3363-01 N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK1081-01 N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK1663L N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK2905-01R N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK3364-01 N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK725 N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK1916-01R N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET 1  2  3  4  Fuji Electric
2SK902 N-Channel Silicon Power MOS-FET 1  2  3  4  Fuji Electric

Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn