Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI1022R-T1 Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI1022R-T1
Description  N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1022R-T1 Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1022R-T1 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1022R-T1 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1022R-T1 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1022R-T1 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1022R-T1 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1022R-T1 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1022R-T1 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1022R-T1 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Document Number: 71331
S10-2687-Rev. F, 22-Nov-10
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si1022R
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
012345
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 10 V thru 7 V
3 V
5 V
4 V
6 V
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0
200
400
600
800
1000
ID - Drain Current (mA)
VGS = 4.5 V
VGS = 10 V
0
1
2
3
4
5
6
7
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
VDS = 10 V
ID = 250 mA
Qg - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
300
600
900
1200
0123456
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = - 55 °C
125 °C
25 °C
0
10
20
30
40
50
05
10
15
20
25
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VGS = 0 V
f = 1 MHz
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Junction Temperature (°C)
VGS = 10 V at 500 mA
VGS = 4.5 V
at 200 mA


Numéro de pièce similaire - SI1022R-T1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI1022R-T1-E3 VISHAY-SI1022R-T1-E3 Datasheet
93Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. B, 07-Jul-08
SI1022R-T1-GE3 VISHAY-SI1022R-T1-GE3 Datasheet
93Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
S-81543-Rev. B, 07-Jul-08
More results

Description similaire - SI1022R-T1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com