Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SK1398 Fiches technique(PDF) 5 Page - NEC

No de pièce 2SK1398
Description  N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH SPEED SWITCHING
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NEC [NEC]
Site Internet  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

2SK1398 Fiches technique(HTML) 5 Page - NEC

  2SK1398 Datasheet HTML 1Page - NEC 2SK1398 Datasheet HTML 2Page - NEC 2SK1398 Datasheet HTML 3Page - NEC 2SK1398 Datasheet HTML 4Page - NEC 2SK1398 Datasheet HTML 5Page - NEC 2SK1398 Datasheet HTML 6Page - NEC 2SK1398 Datasheet HTML 7Page - NEC 2SK1398 Datasheet HTML 8Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Data Sheet D14772EJ2V0DS00
5
2SK1398
SOURCE TO DRAIN DIODE
FORWARD VOLTAGE
VSD - Source to Drain Voltage - V
0.1
0.5
1
10
100
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Pulsed
VGS = 0 V


Numéro de pièce similaire - 2SK1398

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Renesas Technology Corp
2SK1398 RENESAS-2SK1398 Datasheet
217Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2000
More results

Description similaire - 2SK1398

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
2SK1272 NEC-2SK1272 Datasheet
401Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH SPEED SWITCHING
2SK2053 NEC-2SK2053 Datasheet
62Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH-SPEED SWITCHING
2SK2090 NEC-2SK2090 Datasheet
59Kb / 6P
   N-Channel MOS FET FOR HIGH-SPEED SWITCHING
2SK2109 NEC-2SK2109 Datasheet
58Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH-SPEED SWITCHING
2SK2110 NEC-2SK2110 Datasheet
58Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH-SPEED SWITCHING
2SK2070 NEC-2SK2070 Datasheet
59Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH-SPEED SWITCHING
2SK2159 NEC-2SK2159 Datasheet
62Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH-SPEED SWITCHING
2SK680A NEC-2SK680A Datasheet
317Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH SPEED SWITCHING?
2SK1958 NEC-2SK1958 Datasheet
60Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH SPEED SWITCHING
2SK1273 NEC-2SK1273 Datasheet
356Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH SPEED SWITCHING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com