Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DL4759A Fiches technique(PDF) 1 Page - Formosa MS

No de pièce DL4759A
Description  Zener diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FORMOSA [Formosa MS]
Site Internet  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

DL4759A Fiches technique(HTML) 1 Page - Formosa MS

  DL4759A Datasheet HTML 1Page - Formosa MS DL4759A Datasheet HTML 2Page - Formosa MS DL4759A Datasheet HTML 3Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Formosa MS
DL4728A~DL4761A
Formosa MS
1
Zener diode
Features
1.
High reliability
2.
Very sharp reverse characteristic
3.
Low reverse current level
4.
VZ-tolerance± 5%
Applications
Voltage stabilization
Absolute Maximum Ratings
Tj=25?
Parameter
Test Conditions
Type
Symbol
Value
Unit
Power dissipation
Tamb= 50?
PV
1
W
Z-current
IZ
PV/VZ
mA
Junction temperature
Tj
200
?
Storage temperature range
Tstg
-65~+175
?
Maximum Thermal Resistance
Tj=25?
Parameter
Test Conditions
Symbol
Value
Unit
Junction ambient
I=9.5mm(3/8”) TL=constant
RthJA
100
K/W
Electrical Characteristics
Tj=25?
Parameter
Test Conditions
Type
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Forward voltage
IF=200mA
VF
1.2
V


Numéro de pièce similaire - DL4759A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rectron Semiconductor
DL4759A RECTRON-DL4759A Datasheet
24Kb / 2P
   Surface Mount M.E.L.F ZENER DIODE
logo
Shenzhen Luguang Electr...
DL4759A LUGUANG-DL4759A Datasheet
496Kb / 3P
   Zener Diode
logo
Formosa MS
DL4759A FORMOSA-DL4759A Datasheet
56Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
First Components Intern...
DL4759A FCI-DL4759A Datasheet
104Kb / 2P
   1 Watt [3.3~100V] ZENER DIODES Junction Temp.
logo
Weitron Technology
DL4759A WEITRON-DL4759A Datasheet
191Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
More results

Description similaire - DL4759A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com